Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK1195 Fiches technique(PDF) 8 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

No de pièce 2SK1195
Description  VR Series Power MOSFET(230V 1.5A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Site Internet  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

2SK1195 Fiches technique(HTML) 8 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Back Button 2SK1195 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 9Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1195 Datasheet HTML 10Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Capacitance
1
10
100
1000
0
50
100
150
200
2SK1195
0.005
Tc=25
°C
TYP
Ciss
Coss
Crss
Drain-Source Voltage VDS [V]


Numéro de pièce similaire - 2SK1195

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1195 ISC-2SK1195 Datasheet
325Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFETransistor
More results

Description similaire - 2SK1195

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shindengen Electric Mfg...
F05B23VR SHINDENGEN-F05B23VR Datasheet
432Kb / 12P
   VR Series Power MOSFET(230V 0.5A)
2SK1194 SHINDENGEN-2SK1194 Datasheet
397Kb / 10P
   VR Series Power MOSFET(230V 0.5A)
2SK1861 SHINDENGEN-2SK1861 Datasheet
411Kb / 10P
   VR Series Power MOSFET
2SK1931 SHINDENGEN-2SK1931 Datasheet
370Kb / 9P
   VR Series Power MOSFET(200V 5A)
logo
Rohm
RSQ015N06FRA ROHM-RSQ015N06FRA Datasheet
778Kb / 14P
   Nch 60V 1.5A Power MOSFET
RSQ015P10FRA ROHM-RSQ015P10FRA Datasheet
846Kb / 14P
   Pch -100V -1.5A Power MOSFET
logo
E-CMOS Corporation
EC742N65E E-CMOS-EC742N65E Datasheet
166Kb / 4P
   650V 1.5A N-Channel Power MOSFET
logo
Winbond
W51300 WINBOND-W51300 Datasheet
183Kb / 12P
   FLASH VR CONTROLLER
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC426 TELCOM-TC426 Datasheet
76Kb / 5P
   1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
logo
Microchip Technology
TC4426 MICROCHIP-TC4426 Datasheet
66Kb / 9P
   1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com