Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UF4002 Fiches technique(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce UF4002
Description  Ultrafast Switching Silicon Rectifier Diodes ??Ultraschnelle Silizium-Gleichrichterdioden
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

UF4002 Fiches technique(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  UF4002 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor UF4002 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
UF4001 ... UF4007
UF4001 ... UF4007
Ultrafast Switching Silicon Rectifier Diodes – Ultraschnelle Silizium-Gleichrichterdioden
Version 2009-10-16
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
1 A
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
50...1000 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
DO-41
DO-204AL
Weight approx.
Gewicht ca.
0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped in ammo pack
Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
UF4001
50
50
UF4002
100
100
UF4003
200
200
UF4004
400
400
UF4005
600
600
UF4006
800
800
UF4007
1000
1000
Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last
TA = 50°C
IFAV
1 A 1)
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 1)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
30/33 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t
4.5 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Ø 0.77±0.07
Ø 2.6
-0.1


Numéro de pièce similaire - UF4002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Won-Top Electronics
UF4002 WTE-UF4002 Datasheet
49Kb / 3P
   1.0A ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
UF4002 DGNJDZ-UF4002 Datasheet
139Kb / 2P
   1.0 AMP HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
UF4002 PFS-UF4002 Datasheet
177Kb / 2P
   ULTRA FAST RECTIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
UF4002 ETC1-UF4002 Datasheet
206Kb / 2P
   CURRENT 1.0 Ampere VOLTAGE 50 to 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
UF4002 YFWDIODE-UF4002 Datasheet
426Kb / 3P
   High Efficiency Silicon Rectifiers
More results

Description similaire - UF4002

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
UF600A DIOTEC-UF600A_12 Datasheet
96Kb / 2P
   Ultrafast Switching Silicon Rectifier Diodes - Ultraschnelle Silizium-Gleichrichterdioden
UF5400 DIOTEC-UF5400_10 Datasheet
95Kb / 2P
   Ultrafast Switching Silicon Rectifier Diodes - Ultraschnelle Silizium-Gleichrichterdioden
1N5391 DIOTEC-1N5391_09 Datasheet
95Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
P2500T DIOTEC-P2500T_13 Datasheet
105Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_13 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
P600A DIOTEC-P600A_11 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
PX1500A DIOTEC-PX1500A Datasheet
98Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N4001 DIOTEC-1N4001_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N5059 DIOTEC-1N5059_14 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com