Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BY399 Fiches technique(PDF) 2 Page - Diotec Semiconductor

No de pièce BY399
Description  Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Site Internet  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

BY399 Fiches technique(HTML) 2 Page - Diotec Semiconductor

  BY399 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor BY399 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BY396 ... BY399, RGP30K, RGP30M
Characteristics
Kennwerte
Forward voltage – Durchlass-Spannung
Tj = 25°C
IF = 3 A
VF
< 1.2 V
Leakage current – Sperrstrom
Tj = 25°C
VR = VRRM
IR
< 10 µA
Forward recovery time
Durchlassverzugszeit
IF = 100 mA
tfr
< 1.0 µs
Reverse recovery time
Sperrverzugszeit
IF = 0.5 A through/über
IR = 1 A to/auf IR = 0.25 A
trr
< 500 ns
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 25 K/W 1)
Thermal resistance junction to leads
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht
RthL
< 10 K/W
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
2
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
10
10
1
10
10
2
-1
-2
[A]
I
F
Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
0.4
V
F
0.8
1.0
1.2
1.4
[V] 1.8
T = 25°C
j
T = 125°C
j
100a-(3a-1.2v)
Rated forward current versus ambient temperature )
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. )
1
1
I
FAV
[%]
120
100
80
60
40
20
0
[°C]
T
A
150
100
50
0


Numéro de pièce similaire - BY399

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shanghai Shunye Electro...
BY399 SHUNYE-BY399 Datasheet
234Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
BY399 PANJIT-BY399 Datasheet
60Kb / 2P
   SOFT RECOVERY, FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 100 to 800 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
Diotec Semiconductor
BY399 DIOTEC-BY399 Datasheet
58Kb / 2P
   Fast Si-Rectifiers - Schnelle Si-Gleichrichter
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BY399 PFS-BY399 Datasheet
164Kb / 2P
   FAST RECOVER RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
BY399 DIOTEC-BY399 Datasheet
133Kb / 2P
   Fast Recovery Rectifier Diodes
More results

Description similaire - BY399

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diotec Semiconductor
BY296 DIOTEC-BY296_10 Datasheet
91Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
1N4933 DIOTEC-1N4933_09 Datasheet
89Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes - Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
BA157 DIOTEC-BA157_09 Datasheet
93Kb / 2P
   Fast Silicon Rectifier Diodes ??Schnelle Silizium-Gleichrichterdioden
1N5391 DIOTEC-1N5391_09 Datasheet
95Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
P2500T DIOTEC-P2500T_13 Datasheet
105Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
1N5400 DIOTEC-1N5400_13 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes . Silizium-Gleichrichterdioden
P600A DIOTEC-P600A_11 Datasheet
97Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
PX1500A DIOTEC-PX1500A Datasheet
98Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
1N4001 DIOTEC-1N4001_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
BYW27-50 DIOTEC-BYW27-50_09 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes - Silizium-Gleichrichterdioden
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com