Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LS02-1B66-PA-2000W_DE Fiches technique(PDF) 1 Page - Meder Electronic

No de pièce LS02-1B66-PA-2000W_DE
Description  (deutsch) LS Level Sensor
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MEDER [Meder Electronic]
Site Internet  http://www.meder.com
Logo MEDER - Meder Electronic

LS02-1B66-PA-2000W_DE Fiches technique(HTML) 1 Page - Meder Electronic

  LS02-1B66-PA-2000W_DE Datasheet HTML 1Page - Meder Electronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
9521712204
Artikel Nr.:
Artikel:
Europe:
USA:
Asia:
LS02-1B66-PA-2000W
LS02-1B71-PA-2000W
+49 / 7731 8399 0
+1 / 508 295 0771
+852 / 2955 1682
| Email: info@meder.com
| Email: salesusa@meder.co
| Email: salesasia@meder.co
Produktspezifische Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen
Schaltleistung
DC or Peak AC
Betriebsspannung
DC or Peak AC
Betriebsstrom
DC or Peak AC
Schaltstrom
gemessen bei 40% Übererregung
Sensorwiderstand
Polyamid
Gehäusematerial
schwarz
Gehäusefarbe
Polyurethan
Verguss-Masse
Umweltdaten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
!
"
Kabel nicht bewegt
Arbeitstemperatur
!
Kabel bewegt
Arbeitstemperatur
!
"
Lagertemperatur
IP68 bis zu Gewinde
DIN EN 60529
Schutzart
Kabelspezifikation
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Rundkabel
Kabeltyp
PVC
Kabel Material
0,14 mm²
Querschnitt
Allgemeine Daten
Bedingung
Min
Soll
Max
Einheit
Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis
#
Anzugsdrehmoment
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
29.01.08
BUELTZHOEFFER
ALICHTENSTEIN
02
Version:
Neuanlage von:
Letzte Änderung
Neuanlage am:
Letzte Änderung :
07.03.08
BUELTZHOEFFER
BUELTZHOEFFER
Freigegeben von:
Freigegeben von:
28.02.08
Freigegeben am:
Freigegeben am:
07.03.08


Numéro de pièce similaire - LS02-1B66-PA-2000W_DE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Meder Electronic
LS02-1B66-PA-2000W MEDER-LS02-1B66-PA-2000W Datasheet
73Kb / 1P
   LS Level Sensor
logo
Standex Electronics, In...
LS02-1B66-PA-2000W STANDEX-LS02-1B66-PA-2000W Datasheet
120Kb / 1P
   LS02 Series Liquid Level Sensor
Ver.08
More results

Description similaire - LS02-1B66-PA-2000W_DE

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Meder Electronic
LS01-1A66-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1A66-PP-1000W_DE Datasheet
73Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B84-PP-1000W_DE MEDER-LS01-1B84-PP-1000W_DE Datasheet
105Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS01-1B85-PA-500W_DE MEDER-LS01-1B85-PA-500W_DE Datasheet
125Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-500W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1A66-PA-1000W_DE Datasheet
81Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A66-PP-3000W_DE MEDER-LS02-1A66-PP-3000W_DE Datasheet
144Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1A85-PA-500W_DE MEDER-LS02-1A85-PA-500W_DE Datasheet
151Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-1000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-1000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PA-5000W_DE MEDER-LS02-1B66-PA-5000W_DE Datasheet
75Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-500W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-500W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
LS02-1B66-PP-2000W_DE MEDER-LS02-1B66-PP-2000W_DE Datasheet
74Kb / 1P
   (deutsch) LS Level Sensor
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com