Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1N4148WS Fiches technique(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
|
1N4148WS Fiches technique(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd |
3 / 3 page 1N4148WS/1N4448WS/1N914BWS 200mW High Speed SMD Switching Diode Small Signal Diode Rating and Characteristic Curves FIG 1 Forward Voltage vs Forward Current 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 0.01 0.1 1 10 100 1000 Forward Current (mA) FIG 3 Admissible Power Dissipation Curve 0 50 100 150 200 250 0 25 50 75 100 125 150 175 FIG 4 Typical Junction Capacitance 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 012345 6789 10 Ambient Temperature (°C) Reverse Voltage (V) 25°C FIG 2 Reverse Current vs Reverse Voltage 0.01 0.1 1 10 100 0 20 40 60 80 100 120 Reverse Voltage (V) Ta=25°C VR=0V Tj=25°C f=1MHz 125° Version : E10 |
Numéro de pièce similaire - 1N4148WS_10 |
|
Description similaire - 1N4148WS_10 |