Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RZF013P01 Fiches technique(PDF) 5 Page - Rohm

No de pièce RZF013P01
Description  1.5V Drive Pch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RZF013P01 Fiches technique(HTML) 5 Page - Rohm

  RZF013P01 Datasheet HTML 1Page - Rohm RZF013P01 Datasheet HTML 2Page - Rohm RZF013P01 Datasheet HTML 3Page - Rohm RZF013P01 Datasheet HTML 4Page - Rohm RZF013P01 Datasheet HTML 5Page - Rohm RZF013P01 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
RZF013P01
Data Sheet
5/5
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.02 - Rev.A
Measurement circuits
Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit
VGS
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
Fig.1-2 Switching Waveforms
90%
90%
90%
10%
10%
10%
50%
50%
Pulse Width
VGS
VDS
ton
toff
tr
td(on)
tf
td(off)
Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit
VGS
IG(Const.)
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
Fig.2-2 Gate Charge Waveform
VG
VGS
Charge
Qg
Qgs
Qgd
Notice
This product might cause chip aging and breakdown under the large electrified environment.
Please consider to design ESD protection circuit.


Numéro de pièce similaire - RZF013P01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RZF013P01 ROHM-RZF013P01 Datasheet
220Kb / 6P
   1.5V Drive Pch MOSFET
More results

Description similaire - RZF013P01

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
TT8J11 ROHM-TT8J11 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
TT8J1 ROHM-TT8J1_09 Datasheet
230Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J12 ROHM-QS8J12 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
TT8J13 ROHM-TT8J13 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
QS6J11 ROHM-QS6J11 Datasheet
227Kb / 5P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J1 ROHM-QS8J1 Datasheet
190Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
US6J11 ROHM-US6J11_09 Datasheet
239Kb / 5P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
TT8J21 ROHM-TT8J21_09 Datasheet
201Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J11 ROHM-QS8J11 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
RZL025P01 ROHM-RZL025P01 Datasheet
209Kb / 6P
   1.5V Drive Pch MOSFET
RZR040P01 ROHM-RZR040P01 Datasheet
223Kb / 5P
   1.5V Drive Pch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com