Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UC3848 Fiches technique(PDF) 9 Page - Unisonic Technologies |
|
UC3848 Fiches technique(HTML) 9 Page - Unisonic Technologies |
9 / 11 page UC3848 LINEAR INTEGRATED CIRCUIT UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 9 of 11 www.unisonic.com.tw QW-R103-033.F TYPICAL APPLICATION CIRCUIT F1 LINE NEUT 8 9 10 1 2 3 4 L2 12V/1.25A GND 5 3 2 6 IC1 6 7 4 3 1 2 L1 1 2 34 T1 IC3 IC2 BD1 t ° ZNR1 1 2 3 4 15W TR1 VIN SS GND OUT FB CS 4 1 7 VCC XC1 R1 R2 C1 R5 R3 R4 D1 C2 YC1 R6 C8 C4 D2 C5 R11 LD1 C10 R12 C6 C7 R13 D3 C3 R7 C9 R14 R8 R9 R10 1 2 3 4 L3 M1 FIG.12 UC3848 Typical Application Circuit Table1 Components Reference description for UC3848 application circuit DESIGNATOR PART TYPE DESIGNATOR PART TYPE DESIGNATOR PART TYPE C1 33μF R1 2.2MΩ D1 FR107 C2 0.001μF R2 2.2MΩ D2 SB5100 C3 22μF R3 68KΩ D3 RS1D C4 470μF R4 100Ω IC1 UC3848 C5 470μF R5 1MΩ IC2 PC-817 C6 0.1μF R6 15Ω IC3 TL431 C7 0.01μF R7 560Ω YC1 222 C8 0.001μF R8 1KΩ T1 EE25 C9 0.1μF R9 3.9KΩ L1 UU10.5 C10 220μF R10 15KΩ L2 2μH R11 10KΩ L3 Ring Choke R12 1.5MΩ~4MΩ LD1 LED R13 1.0Ω F1 2A/250V R14 1.8KΩ ZNR1 7D471K TR1 SCK102R55A XC1 334/275V BD1 KBP205 |
Numéro de pièce similaire - UC3848_11 |
|
Description similaire - UC3848_11 |