Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KMB2D0N60SA Fiches technique(PDF) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

No de pièce KMB2D0N60SA
Description  N-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Site Internet  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMB2D0N60SA Fiches technique(HTML) 5 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMB2D0N60SA_08 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMB2D0N60SA_08 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMB2D0N60SA_08 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMB2D0N60SA_08 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMB2D0N60SA_08 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
2008. 2. 25
5/5
KMB2D0N60SA
Revision No : 1
Fig11. Gate Charge Circuit and Wave Form
VGS
10 V
Qg
Qgd
Qgs
Q
V
DS
VGS
tr
td(on)
10%
90%
ton
tf
td(off)
toff
ID
ID
Fig12. Resistive Load Switching
V
DS
VGS
VDS
VGS
1.0 mA
Schottky
Diode
10 V
6
RL
0.5
VDSS
0.5
VDSS


Numéro de pièce similaire - KMB2D0N60SA_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA_15 Datasheet
854Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
More results

Description similaire - KMB2D0N60SA_08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KU2307K KEC-KU2307K Datasheet
80Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KU2307Q KEC-KU2307Q Datasheet
59Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA_15 Datasheet
809Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB7D0N40QA KEC-KMB7D0N40QA Datasheet
372Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB3D5N40SA KEC-KMB3D5N40SA Datasheet
824Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB054N45DA KEC-KMB054N45DA Datasheet
247Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SNN4510D KODENSHI-SNN4510D Datasheet
416Kb / 8P
   N-Ch Trench MOSFET
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB2D0N60SA KEC-KMB2D0N60SA Datasheet
471Kb / 5P
   N-Ch Trench MOSFET
KU048N03D KEC-KU048N03D Datasheet
70Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
KMB012N30QA KEC-KMB012N30QA Datasheet
78Kb / 4P
   N-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com