Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BYM200B170DN2 Fiches technique(PDF) 1 Page - eupec GmbH

No de pièce BYM200B170DN2
Description  IGBT-Modules
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

BYM200B170DN2 Fiches technique(HTML) 1 Page - eupec GmbH

  BYM200B170DN2 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH BYM200B170DN2 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH BYM200B170DN2 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH BYM200B170DN2 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH BYM200B170DN2 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Technische Information / Technical Information
IGBT-Module
IGBT-Modules
BYM 200 B 170 DN2
vorläufige Daten
preliminary data
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Sperrspannung der Diode
Diode rerverse voltage
Tvj = 25°C
VCES
1700
V
Dauergleichstrom
DC forward current
TC = 80 °C
IF
200
A
Periodischer Spitzenstrom
repetitive peak forward current
tp = 1 ms
IFRM
400
A
Grenzlastintegral der Diode
I
2t - value, Diode
VR = 0V, tp = 10ms, TVj = 125°C
I
2t
14,5
k A
2s
Isolations-Prüfspannung
insulation test voltage
RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.
VISOL
4,0
kV
Charakteristische Werte / Characteristic values
Diode / Diode
min.
typ.
max.
Durchlaßspannung
IF = 200A, VGE = 0V, Tvj = 25°C
VF
-
2,2
2,6
V
forward voltage
IF = 200A, VGE = 0V, Tvj = 125°C
-
2,0
-
V
Rückstromspitze
IF = 200A, - diF/dt = 3000A/µs
peak reverse recovery current
VR = 900V, VGE = -15V, Tvj = 25°C
IRM
-
130
-
A
VR = 900V, VGE = -15V, Tvj = 125°C
-
190
-
A
Sperrverzögerungsladung
IF = 200A, - diF/dt = 3000A/µs
recovered charge
VR = 900V, VGE = -15V, Tvj = 25°C
Qr
-
22
-
µAs
VR = 900V, VGE = -15V, Tvj = 125°C
-
50
-
µAs
Abschaltenergie pro Puls
IF = 200A, - diF/dt = 3000A/µs
reverse recovery energy
VR = 900V, VGE = -15V, Tvj = 25°C
Erec
-
10
-
mWs
VR = 900V, VGE = -15V, Tvj = 125°C
-
20
-
mWs
prepared by: Alfons Wiesenthal
date of publication: 2002-11-25
approved by: Christoph Lübke
revision: 2.2
1(4)
DB_BYM200B170DN2_2.2.xls


Numéro de pièce similaire - BYM200B170DN2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
BYM26 PHILIPS-BYM26 Datasheet
70Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 May 24
BYM26A PHILIPS-BYM26A Datasheet
70Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 May 24
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYM26A BILIN-BYM26A Datasheet
49Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYM26A LUGUANG-BYM26A Datasheet
163Kb / 2P
   Super Fast Rectifiers
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BYM26A SUNMATE-BYM26A Datasheet
354Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIER DIODES
More results

Description similaire - BYM200B170DN2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com