Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FP10R06YE3 Fiches technique(PDF) 2 Page - eupec GmbH

No de pièce FP10R06YE3
Description  IGBT-modules
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EUPEC [eupec GmbH]
Site Internet  http://www.eupec.com
Logo EUPEC - eupec GmbH

FP10R06YE3 Fiches technique(HTML) 2 Page - eupec GmbH

  FP10R06YE3 Datasheet HTML 1Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 2Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 3Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 4Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 5Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 6Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 7Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 8Page - eupec GmbH FP10R06YE3 Datasheet HTML 9Page - eupec GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2
Technische Information / technical information
FP10R06YE3
IGBT-Module
IGBT-modules
!"
#
Vorläufige Daten
preliminary data
Diode-Wechselrichter / diode-inverter
Höchstzulässige Werte / maximum rated values
:
&
'
'
()* +
,-
.<<=
.
'
%
-
?
5f
!
9
:
&
%
?
; + ! %
5f<=
9
>
'
5g
.< +
.3 ; + ! % 3 ()* + !
,-
.< +
.3 ; + ! % 3 ()* + !
,-
5g
! 3
"3
9g
9g
Charakteristische Werte / characteristic values
% #
#
% E#
'
?
'
5f + ! 93 .B0 +
.
5f + ! 93 .B0 +
.
5f + ! 93 .B0 +
.
.f
!3
!3
!3
3
.
.
.
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
N
%
5f + ! 93
fD
+ !
9DM V()*+!
,-X
.< + I
.
.B0 + ! .
5<=
!23
!"3
!3
9
9
9
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
&
U'
'
'
'
5f + ! 93
fD
+ !
9DM V()*+!
,-X
.< + I
.
.B0 + ! .
LT
3
32
!3!
M-
M-
M-
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
9
'
:
'
5f + ! 93
fD
+ !
9DM V()*+!
,-X
.< + I
.
.B0 + ! .
$TRh
3!!
3
3
%\
%\
%\
()* +
,-
()* + !
,-
()* + !
,-
5
AF % ?
%
3 `
N@Ja/
I3K
I32
DA
b
'
' AF % ?
%
3
D
c;HG@R + ! ADV%_ X D
cdTRHGR + ! ADV%_ X
N@J/e
!3!
DA


Numéro de pièce similaire - FP10R06YE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
FP10R06YE3_B4 EUPEC-FP10R06YE3_B4 Datasheet
402Kb / 12P
   IGBT-modules
More results

Description similaire - FP10R06YE3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
eupec GmbH
BSM15GP120 EUPEC-BSM15GP120 Datasheet
199Kb / 11P
   IGBT-Modules
logo
IXYS Corporation
L426 IXYS-L426 Datasheet
128Kb / 4P
   IGBT Modules
MWI100-12E8 IXYS-MWI100-12E8 Datasheet
71Kb / 2P
   IGBT Modules
logo
Semikron International
SKM25GAH125D SEMIKRON-SKM25GAH125D Datasheet
166Kb / 5P
   IGBT Modules
SKM200GAL173D SEMIKRON-SKM200GAL173D Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D_08 Datasheet
725Kb / 6P
   IGBT Modules
SKIM300GD126D SEMIKRON-SKIM300GD126D Datasheet
1Mb / 4P
   IGBT Modules
SKM22GD123D SEMIKRON-SKM22GD123D_09 Datasheet
635Kb / 6P
   IGBT modules
SKM100GB173D SEMIKRON-SKM100GB173D Datasheet
563Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM145GB123D SEMIKRON-SKM145GB123D Datasheet
599Kb / 4P
   IGBT Modules
SKM200GB173D SEMIKRON-SKM200GB173D Datasheet
704Kb / 4P
   IGBT Modules
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com