Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPI80N06S-08 Fiches technique(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce SPI80N06S-08
Description  SIPMOS Power-Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

SPI80N06S-08 Fiches technique(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  SPI80N06S-08 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG SPI80N06S-08 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SPB80N06S-08
SPI80N06S-08, SPP80N06S-08
1 Power dissipation
2 Drain current
P tot=f(T C)
I D=f(T C); V GS=10 V
3 Safe operating area
4 Max. transient thermal impedance
I D=f(V DS); T C=25 °C; D =0
Z thJC=f(t p)
parameter: t p
parameter: D =t p/T
10 µs
100 µs
1 ms
10 ms
DC
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V DS [V]
limited by on-state
resistance
single pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
t p [s]
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
T C [°C]
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
200
T C [°C]
Rev. 1.0
page 4
2005-06-28


Numéro de pièce similaire - SPI80N06S-08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
SPI80N06S-08 INFINEON-SPI80N06S-08 Datasheet
171Kb / 8P
   SIPMOS짰 Power-Transistor
Rev. 1.0 2004-11-30
More results

Description similaire - SPI80N06S-08

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com