Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PD2508 Fiches technique(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

No de pièce PD2508
Description  250A Avg 300 800 Volts
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD2508 Fiches technique(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD2508 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD2508 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
─64─
■定格・特性曲線


Numéro de pièce similaire - PD2508

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PD2508 NIEC-PD2508 Datasheet
203Kb / 3P
   DIODE MODULE 250A/300 to 800V
logo
National Instruments Co...
PD2508 NI-PD2508_15 Datasheet
719Kb / 2P
   DIODE
More results

Description similaire - PD2508

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PH2503 NIEC-PH2503_1 Datasheet
156Kb / 2P
   250A Avg 300~800 Volts
PH1503 NIEC-PH1503_1 Datasheet
165Kb / 2P
   150A Avg 300~800 Volts
PDT1518 NIEC-PDT1518_1 Datasheet
372Kb / 3P
   150A Avg 800 Volts
PHT4008 NIEC-PHT4008_1 Datasheet
243Kb / 4P
   400A Avg 800 Volts
PD230S8 NIEC-PD230S8 Datasheet
83Kb / 1P
   230A Avg 800 Volts
PT100S8 NIEC-PT100S8_1 Datasheet
278Kb / 2P
   100A Avg 800 Volts
PT151S8 NIEC-PT151S8_1 Datasheet
286Kb / 2P
   150A Avg 800 Volts
PC2008 NIEC-PC2008_1 Datasheet
156Kb / 2P
   200A Avg 800 Volts
PGH2008AM NIEC-PGH2008AM_1 Datasheet
239Kb / 3P
   200A Avg 800 Volts
logo
National Instruments Co...
PC608 NI-PC608_15 Datasheet
153Kb / 2P
   60A Avg 800 Volts
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com