Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ESD5V3U2U-03LRH Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce ESD5V3U2U-03LRH
Description  Ultra-Low Capacitance ESD Diode Array
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

ESD5V3U2U-03LRH Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG ESD5V3U2U-03LRH Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2008-09-04
6
ESD5V3U2U...
Package TSFP-3
4
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
±0.05
0.2
3
±0.05
1.2
12
±0.04
0.55
±0.05
0.15
±0.05
0.2
0.4 ±0.05
0.4 ±0.05
0.4
0.4
0.4
BCR847BF
Type code
Pin 1
0.2
1.35
0.3
0.7
Pin 1
Manufacturer


Numéro de pièce similaire - ESD5V3U2U-03LRH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V3U2U-03LRH INFINEON-ESD5V3U2U-03LRH Datasheet
1Mb / 18P
   Uni-directional Ultra Low ESD / Transient Protection Diode
Revision 1.3, 2013-08-16
More results

Description similaire - ESD5V3U2U-03LRH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V3U4RRS INFINEON-ESD5V3U4RRS_11 Datasheet
828Kb / 7P
   Ultra-Low Capacitance ESD Diode Array
2011-06-17
ESD5V3U4RRS INFINEON-ESD5V3U4RRS Datasheet
818Kb / 7P
   Ultra-Low Capacitance ESD Diode Array
2008-10-14
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ULC0504T6 LEIDITECH-ULC0504T6 Datasheet
1,001Kb / 4P
   Ultra Low Capacitance ESD Priotection Diode Array
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FDA0560T FUTUREWAFER-FDA0560T Datasheet
1Mb / 11P
   Ultra Low Capacitance ESD Array
FESD05LVCA-1PF FUTUREWAFER-FESD05LVCA-1PF Datasheet
1Mb / 6P
   Ultra Low Capacitance ESD array
FWZ5VT FUTUREWAFER-FWZ5VT Datasheet
836Kb / 3P
   Ultra Low Capacitance ESD array
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V3U4U-HDMI INFINEON-ESD5V3U4U-HDMI_08 Datasheet
576Kb / 7P
   Ultra-Low Capacitance ESD Array
2008-10-29
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FSRV3.3-4 FUTUREWAFER-FSRV3.3-4 Datasheet
936Kb / 6P
   Ultra Low Capacitance ESD array
FW4120LC-0.3PF FUTUREWAFER-FW4120LC-0.3PF Datasheet
848Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD array
FSRV05-4-3PF FUTUREWAFER-FSRV05-4-3PF Datasheet
972Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD array
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com