Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BCW66F Fiches technique(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BCW66F
Description  NPN Silicon AF Transistors
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCW66F Fiches technique(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BCW66F_07 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BCW66F_07 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BCW66F_07 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCW66F_07 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCW66F_07 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCW66F_07 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCW66F_07 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2007-04-20
3
BCW66
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
AC Characteristics
Transition frequency
IC = 50 mA, VCE = 5 V, f = 20 MHz
fT
-
170
-
MHz
Collector-base capacitance
VCB = 10 V, f = 1 MHz, BCW66
VCB = 10 V, f = 1 MHz, BCW66K
Ccb
-
-
6
3
-
-
pF
Emitter-base capacitance
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz, BCW66
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz, BCW66K
Ceb
-
-
60
40
-
-


Numéro de pièce similaire - BCW66F_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
BCW66FR ZETEX-BCW66FR Datasheet
39Kb / 2P
   NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCW66F SECOS-BCW66F_15 Datasheet
61Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
More results

Description similaire - BCW66F_07

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BC817 SIEMENS-BC817 Datasheet
130Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC817W INFINEON-BC817W Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BC817 TGS-BC817 Datasheet
461Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC817 KEXIN-KC817 Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
KC818W KEXIN-KC818W Datasheet
67Kb / 1P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC846AE6327 INFINEON-BC846AE6327 Datasheet
881Kb / 13P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-09-09
BCP54E-6327 INFINEON-BCP54E-6327 Datasheet
827Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2011-10-13
BCP54 INFINEON-BCP54_08 Datasheet
530Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistors
2008-10-10
BC817 INFINEON-BC817 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
BC846 INFINEON-BC846 Datasheet
216Kb / 8P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-20-2002
BCP54 INFINEON-BCP54 Datasheet
48Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistors
Nov-29-2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com