Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BC857CW Fiches technique(PDF) 10 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BC857CW
Description  PNP Silicon AF Transistor
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC857CW Fiches technique(HTML) 10 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BC857CW Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 13Page - Infineon Technologies AG BC857CW Datasheet HTML 14Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
2008-04-29
10
BC856...-BC860...
Package SOT23
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Reel ø180 mm = 3.000 Pieces/Reel
Reel ø330 mm = 10.000 Pieces/Reel
EH
s
BCW66
Type code
Pin 1
0.8
0.8
1.2
0.25 M BC
1.9
-0.05
+0.1
0.4
±0.1
2.9
0.95
C
B
0...8˚
0.2
A
0.1 MAX.
0.08...0.15
M
±0.1
1
A
1)
1) Lead width can be 0.6 max. in dambar area
12
3
3.15
4
0.9
0.2
1.15
Pin 1
Manufacturer
2005, June
Date code (YM)


Numéro de pièce similaire - BC857CW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BC857CW SIEMENS-BC857CW Datasheet
273Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain Low collector-emitter saturation voltage)
logo
Continental Device Indi...
BC857CW CDIL-BC857CW Datasheet
376Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Diodes Incorporated
BC857CW DIODES-BC857CW Datasheet
47Kb / 2P
   PNP SURFACE MOUNT SMALL SIGNAL TRANSISTOR
DS30251 Rev. A-2
logo
Diotec Semiconductor
BC857CW DIOTEC-BC857CW Datasheet
125Kb / 2P
   SMD General Purpose PNP Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC857CW INFINEON-BC857CW Datasheet
229Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
More results

Description similaire - BC857CW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BC857BE6327 INFINEON-BC857BE6327 Datasheet
866Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCP69 INFINEON-BCP69_08 Datasheet
517Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
2008-10-10
BC856T INFINEON-BC856T Datasheet
145Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
Jan-08-2002
BC807 INFINEON-BC807_07 Datasheet
111Kb / 11P
   PNP Silicon AF Transistor
2007-06-08
BCW61 INFINEON-BCW61 Datasheet
88Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
BCP69 INFINEON-BCP69 Datasheet
43Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA56M SIEMENS-SMBTA56M Datasheet
31Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC857T INFINEON-BC857T Datasheet
55Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
SMBTA56M INFINEON-SMBTA56M Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistor
Nov-30-2001
BC857BF INFINEON-BC857BF Datasheet
165Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistor
Jun-16-2004
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com