Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BC846U Fiches technique(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BC846U
Description  NPN Silicon AF Transistor Arrays
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC846U Fiches technique(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BC846U Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC846U Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
2008-05-06
3
BC846S/ BC846U/ BC847S
Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
DC Characteristics
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 10 mA, IB = 0 , BC846S/U
IC = 10 mA, IB = 0 , BC847S
V(BR)CEO
-
-
65
45
-
-
V
Collector-base breakdown voltage
IC = 10 µA, IE = 0 , BC846S/U
IC = 10 µA, IE = 0 , BC847S
V(BR)CBO
-
-
80
50
-
-
Emitter-base breakdown voltage
IE = 1 µA, IC = 0
V(BR)EBO
-
6
-
Collector-base cutoff current
VCB = 45 V, IE = 0
VCB = 30 V, IE = 0 , TA = 150 °C
ICBO
-
-
-
-
0.015
5
µA
DC current gain-
IC = 10 µA, VCE = 5 V
IC = 2 mA, VCE = 5 V
hFE
-
200
250
290
-
450
-
Collector-emitter saturation voltage1)
IC = 10 mA, IB = 0.5 mA
IC = 100 mA, IB = 5 mA
VCEsat
-
-
90
200
250
600
mV
Base emitter saturation voltage1)
IC = 10 mA, IB = 0.5 mA
IC = 100 mA, IB = 5 mA
VBEsat
-
-
700
900
-
-
Base-emitter voltage1)
IC = 2 mA, VCE = 5 V
IC = 10 mA, VCE = 5 V
VBE(ON)
580
-
660
-
700
770
1Pulse test: t < 300µs; D < 2%


Numéro de pièce similaire - BC846U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
BC846U AUK-BC846U Datasheet
86Kb / 3P
   NPN Silicon Transistor (General purpose application Switching application)
logo
Infineon Technologies A...
BC846U INFINEON-BC846U Datasheet
58Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor Array
Nov-29-2001
logo
KODENSHI_AUK CORP.
BC846U KODENSHI-BC846U Datasheet
268Kb / 4P
   General purpose application
logo
Infineon Technologies A...
BC846U INFINEON-BC846U Datasheet
843Kb / 10P
   NPN Silicon AF Transistor Arrays
2012-04-04
logo
KODENSHI_AUK CORP.
BC846U KODENSHI-BC846U Datasheet
268Kb / 4P
   General purpose application
More results

Description similaire - BC846U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BC846SH6327XTSA1 INFINEON-BC846SH6327XTSA1 Datasheet
843Kb / 10P
   NPN Silicon AF Transistor Arrays
2012-04-04
BC846PN-E6327 INFINEON-BC846PN-E6327 Datasheet
853Kb / 10P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Arrays
2011-10-05
BC847PNE6327 INFINEON-BC847PNE6327 Datasheet
853Kb / 10P
   NPN/PNP Silicon AF Transistor Arrays
2011-10-05
BC856S INFINEON-BC856S_11 Datasheet
854Kb / 10P
   PNP Silicon AF Transistor Arrays
2011-07-25
BC856S INFINEON-BC856S_08 Datasheet
849Kb / 10P
   PNP Silicon AF Transistor Arrays
2008-01-18
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
518Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-10
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA20 SIEMENS-SMBTA20 Datasheet
146Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-40E6327 INFINEON-BC817K-40E6327 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com