Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BC817K-16 Fiches technique(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BC817K-16
Description  NPN Silicon AF Transistor
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BC817K-16 Fiches technique(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BC817K-16 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BC817K-16 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
2008-04-11
8
BC817.../BC818...
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
BC817K, BC818K
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
TP
0
10
1
10
2
10
3
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Pulse Load RthJS = ƒ(tp)
BC817/K, BC818/K
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
TP
-1
10
0
10
1
10
2
10
D = 0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005
0
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BC817W/KW, BC818W/KW
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
K/W
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
D = 0
Permissible Pulse Load
Ptotmax/PtotDC = ƒ(tp)
BC817W/KW, BC818W/KW
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
3
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5


Numéro de pièce similaire - BC817K-16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-16 INFINEON-BC817K-16 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
logo
Nexperia B.V. All right...
BC817K-16 NEXPERIA-BC817K-16 Datasheet
350Kb / 24P
   45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors
BC817K-16 NEXPERIA-BC817K-16 Datasheet
350Kb / 24P
   45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 2 - 6 March 2018
BC817K-16H NEXPERIA-BC817K-16H Datasheet
366Kb / 21P
   45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors
Rev. 1 - 5 March 2019
BC817K-16H NEXPERIA-BC817K-16H Datasheet
371Kb / 25P
   45 V, 500 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 1 - 15 December 2017
More results

Description similaire - BC817K-16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
518Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-10
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA20 SIEMENS-SMBTA20 Datasheet
146Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817K-40E6327 INFINEON-BC817K-40E6327 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BC817-25WE6327 INFINEON-BC817-25WE6327 Datasheet
858Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCW65 INFINEON-BCW65 Datasheet
50Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
BC817SU INFINEON-BC817SU_10 Datasheet
537Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-08-30
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA06M SIEMENS-SMBTA06M Datasheet
31Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817SU INFINEON-BC817SU_08 Datasheet
532Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com