Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB30W03V Fiches technique(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce SB30W03V
Description  30V, 3A Rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SB30W03V Fiches technique(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  SB30W03V Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SB30W03V Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
41098HA (KT)/41894YH (KOTO) 8-7184 No.4174-1/2
SANYO Electric Co.,Ltd. Semiconductor Bussiness Headquaters
TOKYO OFFICE Tokyo Bldg., 1-10, 1 Chome, Ueno, Taito-ku, TOKYO, 110-8534 JAPAN
Schottky Barrier Diode (Twin Type · Cathod Common)
30V, 3A Rectifier
Ordering number:EN4174
SB30W03V
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta = 25˚C (Value per element)
Electrical Characteristics at Ta = 25˚C (Value per element)
˚C
˚C
trr Test Circuit
1:Anode
2:Cathode
3:Anode
SANYO:NMP
Package Dimensions
unit:mm
1238A
[SB30W03V]
Electrical Connection
Applications
· High frequency rectification (switching regulators,
converters, choppers).
Features
· Low forward voltage (VF max=0.55V).
· Fast reverse recovery time (trr max=30ns).
· Low switching noise.
· Low leakage current and high reliability due to
highly reliable planar structure.
˚C/W
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
Cs
g
n
i
t
a
Rt
i
n
U
e
g
a
t
l
o
V
e
s
r
e
v
e
R
k
a
e
P
e
v
i
t
i
t
e
p
e
RV
M
R
R
0
3V
e
g
a
t
l
o
V
e
g
r
u
S
e
s
r
e
v
e
R
k
a
e
P
e
v
i
t
i
t
e
p
e
r
n
o
NV
M
S
R
5
3V
t
n
e
r
r
u
C
t
u
p
t
u
O
e
g
a
r
e
v
AIO
3A
t
n
e
r
r
u
C
d
r
a
w
r
o
F
e
g
r
u
SI
M
S
F
e
l
c
y
c
1
,
e
v
a
w
e
n
i
s
z
H
0
5
0
2A
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
n
o
i
t
c
n
u
Jj
T
5
2
1
+
o
t
5
5
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
Sg
t
s
T
5
2
1
+
o
t
5
5
r
e
t
e
m
a
r
a
P
l
o
b
m
y
S
s
n
o
t
i
d
n
o
C
s
g
n
i
t
a
R
t
i
n
U
n
i
mp
y
tx
a
m
e
g
a
t
l
o
V
e
s
r
e
v
e
RVR
IR
A
m
1
=0
3V
e
g
a
t
l
o
V
d
r
a
w
r
o
FVF
IF A
3
=
5
5
.
0V
t
n
e
r
r
u
C
e
s
r
e
v
e
RIR
VR
V
5
1
=
0
0
2A
µ
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
l
a
n
i
m
r
e
t
r
e
t
n
IC
VR
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
6
1F
p
e
m
i
T
y
r
e
v
o
c
e
R
e
s
r
e
v
e
Rr
r
tIF I
= R
.
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S
,
A
m
0
0
3
=
0
3s
n
e
c
n
a
t
s
i
s
e
R
l
a
m
r
e
h
T)
a
-
j
(
h
t
R
0
1
1
(Top view)


Numéro de pièce similaire - SB30W03V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB30W03T SANYO-SB30W03T Datasheet
83Kb / 3P
   30V, 3A Rectifier
SB30W03Z SANYO-SB30W03Z Datasheet
72Kb / 2P
   30V, 3A Rectifier
More results

Description similaire - SB30W03V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
SB30-03P SANYO-SB30-03P Datasheet
67Kb / 2P
   30V, 3A Rectifier
SBM30-03 SANYO-SBM30-03 Datasheet
18Kb / 3P
   30V, 3A Rectifier
SB30W03T SANYO-SB30W03T Datasheet
83Kb / 3P
   30V, 3A Rectifier
SB30-03F SANYO-SB30-03F Datasheet
78Kb / 3P
   30V, 3A Rectifier
SB30-03T SANYO-SB30-03T Datasheet
80Kb / 3P
   30V, 3A Rectifier
SB30-03Z SANYO-SB30-03Z Datasheet
70Kb / 2P
   30V, 3A Rectifier
SB30W03Z SANYO-SB30W03Z Datasheet
72Kb / 2P
   30V, 3A Rectifier
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDB330 KODENSHI-SDB330 Datasheet
258Kb / 5P
   30V, 3A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SDB330B KODENSHI-SDB330B Datasheet
270Kb / 5P
   30V, 3A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SDB330-1 KODENSHI-SDB330-1 Datasheet
258Kb / 5P
   30V, 3A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com