Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74AHC1G00 Fiches technique(PDF) 7 Page - Diodes Incorporated |
|
74AHC1G00 Fiches technique(HTML) 7 Page - Diodes Incorporated |
7 / 8 page 74AHC1G00 SINGLE 2 INPUT POSITIVE NAND GATE 74AHC1G00 Document number: DS35169 Rev. 1- 2 7 of 8 www.diodes.com March 2011 © Diodes Incorporated Package Outline Dimensions (All Dimensions in mm) (1) Package Type: SOT25 (2) Package Type: SOT353 SOT25 Dim Min Max Typ A 0.35 0.50 0.38 B 1.50 1.70 1.60 C 2.70 3.00 2.80 D ⎯ ⎯ 0.95 H 2.90 3.10 3.00 J 0.013 0.10 0.05 K 1.00 1.30 1.10 L 0.35 0.55 0.40 M 0.10 0.20 0.15 N 0.70 0.80 0.75 α 0° 8° ⎯ All Dimensions in mm SOT353 Dim Min Max A 0.10 0.30 B 1.15 1.35 C 2.00 2.20 D 0.65 Typ F 0.40 0.45 H 1.80 2.20 J 0 0.10 K 0.90 1.00 L 0.25 0.40 M 0.10 0.22 α 0° 8° All Dimensions in mm A M J L D B C H K F A M J L D B C H K N |
Numéro de pièce similaire - 74AHC1G00 |
|
Description similaire - 74AHC1G00 |