Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SIA429DJT Fiches technique(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SIA429DJT
Description  P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SIA429DJT Fiches technique(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SIA429DJT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SIA429DJT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SIA429DJT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SIA429DJT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SIA429DJT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SIA429DJT Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SIA429DJT Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Document Number: 67038
S10-2538-Rev. A, 08-Nov-10
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
SiA429DJT
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
5
10
15
20
25
30
0
255075
100
125
150
Package Limited
T
C - Case Temperature (°C)
Power Derating
0
5
10
15
20
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)


Numéro de pièce similaire - SIA429DJT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SIA429DJT VISHAY-SIA429DJT Datasheet
159Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Apr-11
SIA429DJT VISHAY-SIA429DJT Datasheet
320Kb / 10P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SIA429DJT-T1-GE3 VBSEMI-SIA429DJT-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIA429DJT-T1-GE3 VISHAY-SIA429DJT-T1-GE3 Datasheet
320Kb / 10P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA429DJT VISHAY-SIA429DJT_11 Datasheet
159Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Apr-11
More results

Description similaire - SIA429DJT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com