Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SD1664 Fiches technique(PDF) 5 Page - Weitron Technology

No de pièce 2SD1664
Description  NPN Epitaxial Planar Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  WEITRON [Weitron Technology]
Site Internet  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

2SD1664 Fiches technique(HTML) 5 Page - Weitron Technology

  2SD1664 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 2SD1664 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 2SD1664 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology 2SD1664 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology 2SD1664 Datasheet HTML 5Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
1.400
0.320
0.360
0.350
4.400
1.400
2.300
3.940
2.900
Max
SOT-89
SOT-89 Outline Dimensions
unit:mm
B
A
H
E
J
K
G
D
C
L
1.600
0.520
0.560
0.440
4.600
1.800
2.600
4.250
3.100
1.500 TYP
2SD1664
Min
Dim
5/5
11-Dec-08


Numéro de pièce similaire - 2SD1664

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SD1664 ROHM-2SD1664 Datasheet
118Kb / 3P
   Medium Power Transistor (32V, 1A)
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SD1664 FOSHAN-2SD1664 Datasheet
963Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a SOT-89 Plastic Package
logo
Unisonic Technologies
2SD1664 UTC-2SD1664 Datasheet
188Kb / 3P
   MEDIUM POWER NPN TRANSISTOR
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SD1664 JIANGSU-2SD1664 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Rohm
2SD1664 ROHM-2SD1664 Datasheet
129Kb / 4P
   Medium Power Transistor (32V, 1A)
More results

Description similaire - 2SD1664

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Weitron Technology
2SD669 WEITRON-2SD669 Datasheet
245Kb / 5P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
2SD2150 WEITRON-2SD2150 Datasheet
216Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
LB123T WEITRON-LB123T Datasheet
328Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
2SD1898 WEITRON-2SD1898 Datasheet
112Kb / 4P
   Epitaxial Planar NPN Transistors
KTD1898 WEITRON-KTD1898 Datasheet
175Kb / 4P
   Epitaxial Planar NPN Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
KTC3876-Y MCC-KTC3876-Y Datasheet
778Kb / 2P
   Epitaxial Planar NPN Transistors
logo
Weitron Technology
WTM2222A WEITRON-WTM2222A Datasheet
193Kb / 4P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
BD233 WEITRON-BD233 Datasheet
180Kb / 3P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
KTA1664 WEITRON-KTA1664 Datasheet
114Kb / 3P
   NPN Epitaxial Planar Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
KTC3875-Y MCC-KTC3875-Y Datasheet
924Kb / 3P
   Epitaxial Planar NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com