Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAT40VC Fiches technique(PDF) 3 Page - Diodes Incorporated |
|
BAT40VC Fiches technique(HTML) 3 Page - Diodes Incorporated |
3 / 4 page BAT40VC Document number: DS30637 Rev. 6 - 2 3 of 4 www.diodes.com October 2010 © Diodes Incorporated BAT40VC 0.1 0.01 1 0.001 0.0001 0 1.0 0.4 0.6 0.8 0.2 V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V) Fig. 1 Typical Forward Characteristics F 0.001 0.01 0.1 10 1 100 0 510 15 20 25 30 V , INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE (V) Fig. 2 Typical Reverse Characteristics R 0 2 4 10 8 6 12 0 10 15 5 20 30 25 V , DC REVERSE VOLTAGE (V) Fig. 3 Total Capacitance vs. Reverse Voltage R -50 050 100 150 250 200 150 50 100 0 T , AMBIENT TEMPERATURE ( C) Fig. 4 Derating Curve - Total A ° Package Outline Dimensions SOT-563 Dim Min Max Typ A 0.15 0.30 0.20 B 1.10 1.25 1.20 C 1.55 1.70 1.60 D - - 0.50 G 0.90 1.10 1.00 H 1.50 1.70 1.60 K 0.55 0.60 0.60 L 0.10 0.30 0.20 M 0.10 0.18 0.11 All Dimensions in mm A M L B C H K G D |
Numéro de pièce similaire - BAT40VC_10 |
|
Description similaire - BAT40VC_10 |