Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD1728 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
SD1728 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
7 / 9 page SD1728 (TH430) Package mechanical data 7/9 Figure 5. Package dimensions Table 7. M177 (.550 DIA 4/L N/HERM W/FLG) mechanical data Dim. mm. Inch Min Typ Max Min Typ Max A 5.72 5.97 0.225 0.235 B 6.73 6.96 0.265 0.275 C 21.84 22.10 0.860 0.870 D 28.70 28.96 1.130 1.140 E 13.84 14.10 0.545 0.555 F 0.08 0.18 0.003 0.007 G 2.49 2.74 0.098 0.108 H 3.81 4.32 0.150 0.170 I 7.11 0.280 J 27.43 28.45 1.080 1.120 K 15.88 16.13 0.625 0.635 1011012D Controlling Dim ension: Inches |
Numéro de pièce similaire - SD1728_07 |
|
Description similaire - SD1728_07 |