Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ESD0P4RFL Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce ESD0P4RFL
Description  RF ESD Protection Diodes
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

ESD0P4RFL Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  ESD0P4RFL Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG ESD0P4RFL Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG ESD0P4RFL Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG ESD0P4RFL Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG ESD0P4RFL Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG ESD0P4RFL Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG ESD0P4RFL Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2009-02-18
6
ESD0P4RFL
Package TSLP-4-7
1
2
4
3
3
4
0.05 MAX.
+0.01
0.39 -0.03
1) Dimension applies to plated terminal
1
2
±0.05
0.8
0.45 ±0.05
4x
0.25
1)
±0.035
Bottom view
Top view
Pin 1 marking
1.05
4
0.5
Pin 1
marking
Reel ø180 mm = 15.000 Pieces/Reel
For board assembly information please refer to Infineon website "Packages"
Package Outline
Foot Print
Marking Layout (Example)
Standard Packing
Stencil apertures
Copper
Solder mask
0.28
0.22
0.28
0.78
0.3
0.2
0.3
0.8
BAR90-07LRH
Type code
Pin 1 marking
Laser marking


Numéro de pièce similaire - ESD0P4RFL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
ESD0P4RFL INFINEON-ESD0P4RFL Datasheet
540Kb / 7P
   RF ESD Protection Diodes
2011-06-27
ESD0P4RFL INFINEON-ESD0P4RFL_11 Datasheet
540Kb / 7P
   RF ESD Protection Diodes
2011-06-27
More results

Description similaire - ESD0P4RFL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
ESD0P8RFL INFINEON-ESD0P8RFL Datasheet
551Kb / 7P
   RF ESD Protection Diodes
2009-02-19
ESD0P8RFL INFINEON-ESD0P8RFL_11 Datasheet
555Kb / 7P
   RF ESD Protection Diodes
2011-06-27
ESD1P0RF INFINEON-ESD1P0RF Datasheet
746Kb / 9P
   RF ESD Protection Diodes
ESD0P4RFL INFINEON-ESD0P4RFL_11 Datasheet
540Kb / 7P
   RF ESD Protection Diodes
2011-06-27
logo
ON Semiconductor
ESD8472MUT5G ONSEMI-ESD8472MUT5G Datasheet
180Kb / 4P
   Ultra-Low Capacitance RF ESD Protection Micro.Packaged Diodes for ESD Protection
September, 2012 ??Rev. 1
ESD1L001 ONSEMI-ESD1L001 Datasheet
457Kb / 6P
   ESD Protection Diodes
May, 2017 ??Rev. 0
ESD7551 ONSEMI-ESD7551 Datasheet
71Kb / 5P
   ESD Protection Diodes
November, 2016 ??Rev. 0
ESD7321 ONSEMI-ESD7321_16 Datasheet
130Kb / 5P
   ESD Protection Diodes
May, 2016 ??Rev. 2
ESD8011 ONSEMI-ESD8011 Datasheet
270Kb / 8P
   ESD Protection Diodes
September, 2015 ??Rev. 3
ESD8101 ONSEMI-ESD8101 Datasheet
153Kb / 8P
   ESD Protection Diodes
August, 2015 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com