Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L-05C10NKT4T Fiches technique(PDF) 2 Page - Johanson Technology Inc. |
|
L-05C10NKT4T Fiches technique(HTML) 2 Page - Johanson Technology Inc. |
2 / 3 page 19 www.johansontechnology.com RF CHIP INDUCTOR SELECTION CHART 0201 (L-05) 0402 (L-07) 0603 (L-14) Inductance Toler- ance nH Code 0.6 0N6 C S 300 mA 0.7 0N7 300 mA 0.8 0N8 300 mA 0.9 0N9 300 mA 1.0 1N0 300 mA 300 mA 300 mA (S only) 1.2 1N2 300 mA 300 mA (S only) 300 mA (S only) 1.3 1N3 300 mA 1.5 1N5 300 mA 300 mA (S only) 300 mA (S only) 1.8 1N8 S 300 mA 300 mA 300 mA 1.9 1N9 300 mA 300 mA 2.0 2N0 300 mA 300 mA 2.2 2N2 300 mA 300 mA 300 mA 2.3 2N3 300 mA 2.4 2N4 300 mA 300 mA 2.5 2N5 300 mA 2.7 2N7 300 mA 300 mA 300 mA 3.0 3N0 K S 300 mA 300 mA 3.3 3N3 300 mA 300 mA 300 mA 3.6 3N6 300 mA 300 mA 3.7 3N7 300 mA 3.9 3N9 300 mA 300 mA 300 mA 4.3 4N3 300 mA 4.7 4N7 300 mA 300 mA 300 mA 5.1 5N1 300 mA 300 mA 5.6 5N6 300 mA 300 mA 300 mA 6.2 6N2 300 mA 6.8 6N8 J K 250 mA 250 mA 300 mA 7.5 7N5 250 mA 8.2 8N2 250 mA 250 mA 300 mA 10 10N 250 mA 250 mA 300 mA 12 12N 250 mA 250 mA 300 mA 13 13N 250 mA 250 mA 15 15N 250 mA 250 mA 300 mA 18 18N 200 mA 200 mA 300 mA 20 20N 200 mA 200 mA 22 22N 200 mA 200 mA 300 mA 23 23N 200 mA 27 27N 200 mA 200 mA 300 mA 33 33N 200 mA 200 mA 300 mA 39 39N 200 mA 150 mA 300 mA 43 43N 150 mA 47 47N 150 mA 300 mA 56 56N 150 mA 300 mA 68 68N 100 mA 300 mA 82 82N 100 mA 300 mA 100 R10 100 mA 300 mA 120 R12 100 mA 300 mA 150 R15 300 mA 180 R18 300 mA 220 R22 300 mA 270 R27 330 R33 390 R39 420 R42 560 R56 680 R68 EIA Size Inductor Value Consult factory for Non-Standard values. See web page for Chip Inductor Product Detail Summary by part number |
Numéro de pièce similaire - L-05C10NKT4T |
|
Description similaire - L-05C10NKT4T |