Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STGB19NC60HDT4 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No de pièce STGB19NC60HDT4
Description  19 A - 600 V - very fast IGBT
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB19NC60HDT4 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB19NC60HDT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
Contents
STGB19NC60HD, STGF19NC60HD, STGP19NC60HD, STGW19NC60HD
2/17
Doc ID 12819 Rev 6
Contents
1
Electrical ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1
Electrical characteristics (curves)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3
Test circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5
Packaging mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


Numéro de pièce similaire - STGB19NC60HDT4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60HDT4 STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HDT4 Datasheet
511Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
More results

Description similaire - STGB19NC60HDT4

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD Datasheet
511Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGP19NC60H STMICROELECTRONICS-STGP19NC60H Datasheet
318Kb / 14P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HD_0810 STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_0810 Datasheet
524Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBTE[
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_08 Datasheet
774Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V Datasheet
407Kb / 16P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_V01 Datasheet
771Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
Rev 5 December 2008
STGW45NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW45NC60VD Datasheet
370Kb / 15P
   45 A - 600 V - very fast IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_08 Datasheet
391Kb / 15P
   40 A - 600 V - very fast IGBT
STGFW30NC60V STMICROELECTRONICS-STGFW30NC60V Datasheet
763Kb / 13P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
April 2012 Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com