Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STUB036 Fiches technique(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
STUB036 Fiches technique(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
2 / 4 page ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Breakdown Voltage @ It W orking Peak Maximum Maximum Maximum Maximum ( Note 1 ) Reverse Reverse Leakage Reverse Clamping Temperature TYPE Voltage @ VRWM Current Voltage @ IRSM Co-efficient VBR (V) It VRWM IR IRSM VRSM of VBR Min. Max. (mA) (V) ( µA) (A) (V) (% / °C) STUB06I 6.45 7.48 10 5.80 1000 38.0 10.5 0.057 STUB56I 6.45 7.14 10 5.80 1000 38.0 10.5 0.057 STUB07F 7.13 8.25 10 6.40 500 35.4 11.3 0.061 STUB57F 7.13 7.88 10 6.40 500 35.4 11.3 0.061 STUB08C 7.79 9.02 10 7.02 200 33.0 12.1 0.065 STUB58C 7.79 8.61 10 7.02 200 33.0 12.1 0.065 STUB09B 8.65 10.0 1.0 7.78 50 30.0 13.4 0.068 STUB59B 8.65 9.55 1.0 7.78 50 30.0 13.4 0.068 STUB010 9.50 11.0 1.0 8.55 10 27.6 14.5 0.073 STUB510 9.50 10.5 1.0 8.55 10 27.6 14.5 0.073 STUB011 10.5 12.1 1.0 9.40 5.0 25.7 15.6 0.075 STUB511 10.5 11.6 1.0 9.40 5.0 25.7 15.6 0.075 STUB012 11.4 13.2 1.0 10.2 5.0 24.0 16.7 0.078 STUB512 11.4 12.6 1.0 10.2 5.0 24.0 16.7 0.078 STUB013 12.4 14.3 1.0 11.1 5.0 22.0 18.2 0.081 STUB513 12.4 13.7 1.0 11.1 5.0 22.0 18.2 0.081 STUB015 14.3 16.5 1.0 12.8 5.0 19.0 21.2 0.084 STUB515 14.3 15.8 1.0 12.8 5.0 19.0 21.2 0.084 STUB016 15.2 17.6 1.0 13.6 5.0 17.8 22.5 0.086 STUB516 15.2 16.8 1.0 13.6 5.0 17.8 22.5 0.086 STUB018 17.1 19.8 1.0 15.3 5.0 16.0 25.2 0.088 STUB518 17.1 18.9 1.0 15.3 5.0 16.0 25.2 0.088 STUB020 19.0 22.0 1.0 17.1 5.0 14.5 27.7 0.090 STUB520 19.0 21.0 1.0 17.1 5.0 14.5 27.7 0.090 STUB022 20.9 24.2 1.0 18.8 5.0 13.0 30.6 0.092 STUB522 20.9 23.1 1.0 18.8 5.0 13.0 30.6 0.092 STUB024 22.8 26.4 1.0 20.5 5.0 12.0 33.2 0.094 STUB524 22.8 25.2 1.0 20.5 5.0 12.0 33.2 0.094 STUB027 25.7 29.7 1.0 23.1 5.0 10.7 37.5 0.096 STUB527 25.7 28.4 1.0 23.1 5.0 10.7 37.5 0.096 STUB030 28.5 33.0 1.0 25.6 5.0 9.6 41.5 0.097 STUB530 28.5 31.5 1.0 25.6 5.0 9.6 41.5 0.097 STUB033 31.4 36.3 1.0 28.2 5.0 8.8 45.7 0.098 STUB533 31.4 34.7 1.0 28.2 5.0 8.8 45.7 0.098 STUB036 34.2 39.6 1.0 30.8 5.0 8.0 49.9 0.099 STUB536 34.2 37.8 1.0 30.8 5.0 8.0 49.9 0.099 STUB039 37.1 42.9 1.0 33.3 5.0 7.4 53.9 0.100 STUB539 37.1 41.0 1.0 33.3 5.0 7.4 53.9 0.100 STUB043 40.9 47.3 1.0 36.8 5.0 6.7 59.3 0.101 STUB543 40.9 45.2 1.0 36.8 5.0 6.7 59.3 0.101 STUB047 44.7 51.7 1.0 40.2 5.0 6.2 64.8 0.101 STUB547 44.7 49.4 1.0 40.2 5.0 6.2 64.8 0.101 STUB051 48.5 56.1 1.0 43.6 5.0 5.7 70.1 0.102 STUB551 48.5 53.6 1.0 43.6 5.0 5.7 70.1 0.102 STUB056 53.2 61.6 1.0 47.8 5.0 5.2 77.0 0.103 STUB556 53.2 58.8 1.0 47.8 5.0 5.2 77.0 0.103 STUB062 58.9 68.2 1.0 53.0 5.0 4.7 85.0 0.104 STUB562 58.9 65.1 1.0 53.0 5.0 4.7 85.0 0.104 Page 2 of 4 Rev. 02 : March 25, 2005 |
Numéro de pièce similaire - STUB036 |
|
Description similaire - STUB036 |