Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SD403N706430 Fiches technique(PDF) 1 Page - SHIELD s.r.l.

No de pièce SD403N706430
Description  SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SHIELD [SHIELD s.r.l.]
Site Internet  http://www.shield.net
Logo SHIELD - SHIELD s.r.l.

SD403N706430 Fiches technique(HTML) 1 Page - SHIELD s.r.l.

  SD403N706430 Datasheet HTML 1Page - SHIELD s.r.l. SD403N706430 Datasheet HTML 2Page - SHIELD s.r.l. SD403N706430 Datasheet HTML 3Page - SHIELD s.r.l. SD403N706430 Datasheet HTML 4Page - SHIELD s.r.l.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028
SD40
43-14
www.shield.net
SD40 distribution box, L-left profile M12-A sockets, built-in control cable
SD40 scatola distribuzione, prese M12-A, forma a L-sinistra, cavo di controllo integrato
Distribution box
double line, L-left-profile,
from 2 to 10 sockets, 1 signal each socket;
with or without signalling Led;
for connection of sensors, actuators, etc.;
special circuits on request.
Scatola di distribuzione
doppia fila, forma a L-sinistra,
da 2 a 10 prese, 1 segnale ciascuna presa;
con o senza Led di segnalazione;
per collegamento sensori, attuatori, ecc.;
circuiti speciali a richiesta.
2 sockets
2 prese
4 sockets
4 prese
6 sockets
6 prese
8 sockets
8 prese
10 sockets
10 prese
make the description code in a few steps
(yellow codes are preferred)
A
B
C
(D)
(E)
SD40xN7 xxxxx
xxx
xxxx xxx xxxx
forma il codice descrittivo in pochi passaggi
(i codici gialli sono preferiti)
At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders.
Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunicherà anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino.
General characteristics
Caratteristiche generali
housing material: TPU (polyurethane)
contacts material: nickel and golden plated CuZn
protection degree IEC 60529: IP68 (IP65 if cable material is not pvc or pur) (a3)
body temperature: -25…80°C (max 70°C when there are electronic components)
body max current @ 40°C: 8 A for common wires, 4 A each socket, 2A each signal,
higher currents available upon request
housing oil resistance: very good
locking ring material: nickel plated brass (for stainless steel, see table D)
materiale rivestimento: TPU (poliuretano)
materiale contatti: CuZn nichelato e dorato
grado protezione IEC 60529: IP68 (IP65 se il materiale del cavo non è pvc o pur) (a3)
temperatura corpo: -25…80°C (max 70°C quando ci sono componenti elettronici)
corrente massima corpo @ 40°C: 8 A per fili comuni, 4 A per ogni presa, 2 A per segnale
correnti superiori disponibili su richiesta.
resistenza olio del rivestimento: ottima
materiale ghiera di fissaggio: ottone nichelato (per inox vedere tabella D)
A
main description
descriz. principale
(a1)
B
cable
cavo
(a1)
C
cable length
lungh cavo
(a1)
socket
quantity
quantità
prese
socket
type
tipo
presa
cod
ing
chia
ve
connected
terminals
terminali
collegati
(a4)
voltage;
(pollution deg.)
tensione;
(grado inquin.)
(a5)
control
type
tipo
controllo
circuit
circuito
(a4)
SD401N7 00100
547
5000
2
M12
A
1 = V+
3 = V-
4 = A signal
segnale A
1…250 (3)
Vdc / Vac
max power
potenza max
200 W
cable
cavo
SD402N7 00100
839
5000
4
SD403N7 00100
837
5000
6
SD404N7 00100
843
5000
8
SD405N7 00100
872
5000
10
SD401N7 00130
547
5000
2
M12
A
1 = V+
3 = V-
4 = A signal
segnale A
5 = ground
terra
1…60 (3)
1…135 (2)
Vdc / Vac
max power
potenza max
200 W
cable
cavo
SD402N7 00130
839
5000
4
SD403N7 00130
837
5000
6
SD404N7 00130
843
5000
8
SD405N7 00130
872
5000
10
SD401N7 06130
547
5000
2
M12
A
10…30 (3)
Vdc
cable
cavo
SD402N7 06130
839
5000
4
SD403N7 06130
837
5000
6
SD404N7 06130
843
5000
8
SD405N7 06130
872
5000
10
(a1) yellow codes are preferred; columns B, C show standard versions, see the following tables for more data and available options;
i codici gialli sono preferiti; le colonne B, C mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili.
(a3) the protection degree level is guaranteed only when correctly assembled with Shield’s counterpart;
il livello del grado di protezione è garantito solo quando correttamente montato con la controparte Shield.
(a4) see table H for wires connection; | vedere tabella H per collegamento fili.
(a5) the allowed voltage depends also from the pollution degree of the working environment, therefore by the contamination risk of gaseous, liquid or solid foreign matter (iec 60664-1):
2 = only non-conductive pollution and occasionally temporary condensation; 3 = wet or dry conductive pollution;
la tensione ammessa dipende anche dal grado di inquinamento dell’ambiente di lavoro, quindi dal rischio di contaminazione di materiale estraneo solido, liquido o gassoso (iec 60664-1):
2 = solo inquinamento non conduttivo e occasionalmente condensa temporanea; 3 = inquinamento conduttivo secco o umido.


Numéro de pièce similaire - SD403N706430

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Calogic, LLC
SD403 CALOGIC-SD403 Datasheet
35Kb / 3P
   High Speed DMOS N-Channel Switch
logo
List of Unclassifed Man...
SD4031 ETC2-SD4031 Datasheet
30Kb / 1P
   Secure Digital memory for use with digital cameras,
logo
Calogic, LLC
SD403BD CALOGIC-SD403BD Datasheet
35Kb / 3P
   High Speed DMOS N-Channel Switch
SD403BD CALOGIC-SD403BD Datasheet
41Kb / 3P
   High Speed DMOS N-Channel Switch
SD403BD CALOGIC-SD403BD Datasheet
41Kb / 3P
   High Speed DMOS N-Channel Switch
More results

Description similaire - SD403N706430

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SHIELD s.r.l.
SD301N700100 SHIELD-SD301N700100 Datasheet
529Kb / 4P
   SD30 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK202N700130 SHIELD-SK202N700130 Datasheet
516Kb / 4P
   SK20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SF202N700130 SHIELD-SF202N700130 Datasheet
500Kb / 4P
   SF20 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SK302N700130 SHIELD-SK302N700130 Datasheet
525Kb / 4P
   SK30 distribution box, top mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD202N700100 SHIELD-SD202N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SD20 distribution box, side mounting M12-A sockets, built-in control cable
SD102N700130 SHIELD-SD102N700130 Datasheet
380Kb / 4P
   SD10 distribution box, top mounting M12-A, built-in control cable
SK232N700100 SHIELD-SK232N700100 Datasheet
560Kb / 4P
   SK23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SK332N700100 SHIELD-SK332N700100 Datasheet
566Kb / 4P
   SK33 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
SF232N700100 SHIELD-SF232N700100 Datasheet
535Kb / 4P
   SF23 distribution box, top mounting 3-pole M8-A sockets, built-in control cable
logo
Belden Inc.
734209-100 BELDEN-734209-100 Datasheet
107Kb / 2P
   Protective cap for M12 mounting sockets and cable sockets
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com