Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD235N7 Fiches technique(PDF) 3 Page - SHIELD s.r.l. |
|
SD235N7 Fiches technique(HTML) 3 Page - SHIELD s.r.l. |
3 / 6 page DISTRIBUTION BOXES | SCATOLE DISTRIBUZIONE version 091028 Spiderbox 43-44 www.shield.net family coding example esempio codifica famiglia A+B = SD3A1P0 control connection = top assembling, with M12 connector abbreviations in the drawings: F = female connector, M = male connector, K = cable collegamento di controllo = montaggio da sopra, con connettore M12 abbreviazioni nei disegni: F = connettore femmina, M = connettore maschio, K = cavo 1 block 1 modulo 2 blocks 2 moduli 3 blocks 3 moduli 4 blocks 4 moduli 5 blocks 5 moduli title titolo description descrizione ....1P0 ....2P0 ....3P0 ....4P0 ....5P0 SPIDERBOX® hybrid box, triple line, in star. SPIDERBOX® scatola ibrida, tripla fila, a stella. control with 1 top assembling male connector; output ways with fixed small cables + connectors for optional connections controllo con 1 connettore maschio montaggio da sopra; vie di uscita con cavi piccoli fissi + connettori per collegamenti opzionali SD3A... control with 2 top assembling male connectors; output ways with fixed big cables + connectors for optional connections controllo con 2 connettori maschio montaggio da sopra; vie di uscita con cavi grandi fissi + connettori per collegamenti opzionali control with 2 top assembling male connectors; output ways with fixed small cables + connectors for optional connections controllo con 2 connettori maschio montaggio da sopra; vie di uscita con cavi piccoli fissi + connettori per collegamenti opzionali control with 1 top assembling male connector; output ways with fixed big cables controllo con 1 connettore maschio montaggio da sopra; vie di uscita con cavi grandi fissi control with 1 top assembling male connector; output ways with big and small cables + diagnostic connectors controllo con 1 connettore maschio montaggio da sopra; vie di uscita con cavi grandi e piccoli + connettori di diagnosi A B |
Numéro de pièce similaire - SD235N7 |
|
Description similaire - SD235N7 |