Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TSC103IDT Fiches technique(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
TSC103IDT Fiches technique(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
11 / 23 page TSC103 Parameter definitions Doc ID 16873 Rev 1 11/23 Figure 4. Vout versus Vsense characteristics: detail for low Vsense values The values of Vsense1 and Vsense2 used for the input offset calculations are detailed in Table 9. Table 9. Test conditions for Vos voltage calculation Av (V/V) Vsense1 (mV) Vsense2 (mV) 20 50 5 25 50 5 50 50 5 100 40 5 AM04520 Vos Vsense2 Vsense Vout Vsense1 Vout_1 Vout_2 |
Numéro de pièce similaire - TSC103IDT |
|
Description similaire - TSC103IDT |