Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BZX55C7V5 Fiches technique(PDF) 2 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. |
|
BZX55C7V5 Fiches technique(HTML) 2 Page - Shenzhen Ping Sheng Electronics Co., Ltd. |
2 / 3 page BZX55C Zener Voltage Range 1) Dynamic Resistance Reverse Leakage Current Temp. Coefficient of Zener Voltage lZT for VZT rZJT rZJK at IZK Ta =25OC Ta=125OC IR at VR Type Vznom V mA V Max.(Ω)Max.(Ω) mA Max.(µA) Max.(µA) V TKvz %/K BZX55C0V8 2) 0.8 5 0.73...0.83 8 50 1 -- -- -- -0.26...-0.23 BZX55C2V0 2 5 1.8...2.15 85 600 1 100 200 1 -0.09...-0.06 BZX55C2V2 2.2 5 2.08...2.33 85 600 1 75 160 1 -0.09...-0.06 BZX55C2V4 2.4 5 2.28...2.56 85 600 1 50 100 1 -0.09...-0.06 BZX55C2V7 2.7 5 2.5...2.9 85 600 1 10 50 1 -0.09...-0.06 BZX55C3V0 3 5 2.8...3.2 85 600 1 4 40 1 -0.08...-0.05 BZX55C3V3 3.3 5 3.1...3.5 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05 BZX55C3V6 3.6 5 3.4...3.8 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05 BZX55C3V9 3.9 5 3.7...4.1 85 600 1 2 40 1 -0.08...-0.05 BZX55C4V3 4.3 5 4...4.6 75 600 1 1 20 1 -0.06...-0.03 BZX55C4V7 4.7 5 4.4...5 60 600 1 0.5 10 1 -0.05...+0.02 BZX55C5V1 5.1 5 4.8...5.4 35 550 1 0.1 2 1 -0.02...+0.02 BZX55C5V6 5.6 5 5.2...6 25 450 1 0.1 2 1 -0.05...+0.05 BZX55C6V2 6.2 5 5.8...6.6 10 200 1 0.1 2 2 0.03...0.06 BZX55C6V8 6.8 5 6.4...7.2 8 150 1 0.1 2 3 0.03...0.07 BZX55C7V5 7.5 5 7...7.9 7 50 1 0.1 2 5 0.03...0.07 BZX55C8V2 8.2 5 7.7...8.7 7 50 1 0.1 2 6.2 0.03...0.08 BZX55C9V1 9.1 5 8.5...9.6 10 50 1 0.1 2 6.8 0.03...0.09 BZX55C10 10 5 9.4...10.6 15 70 1 0.1 2 7.5 0.03...0.1 BZX55C11 11 5 10.4...11.6 20 70 1 0.1 2 8.2 0.03...0.11 BZX55C12 12 5 11.4...12.7 20 90 1 0.1 2 9.1 0.03...0.11 BZX55C13 13 5 12.4...14.1 26 110 1 0.1 2 10 0.03...0.11 BZX55C15 15 5 13.8...15.6 30 110 1 0.1 2 11 0.03...0.11 BZX55C16 16 5 15.3...17.1 40 170 1 0.1 2 12 0.03...0.11 BZX55C18 18 5 16.8...19.1 50 170 1 0.1 2 13 0.03...0.11 BZX55C20 20 5 18.8...21.2 55 220 1 0.1 2 15 0.03...0.11 BZX55C22 22 5 20.8...23.3 55 220 1 0.1 2 16 0.04...0.12 BZX55C24 24 5 22.8...25.6 80 220 1 0.1 2 18 0.04...0.12 BZX55C27 27 5 25.1...28.9 80 220 1 0.1 2 20 0.04...0.12 BZX55C30 30 5 28...32 80 220 1 0.1 2 22 0.04...0.12 BZX55C33 33 5 31...35 80 220 1 0.1 2 24 0.04...0.12 BZX55C36 36 5 34...38 80 220 1 0.1 2 27 0.04...0.12 BZX55C39 39 2.5 37...41 90 500 0.5 0.1 5 30 0.04...0.12 BZX55C43 43 2.5 40...46 90 500 0.5 0.1 5 33 0.04...0.12 BZX55C47 47 2.5 44...50 110 600 0.5 0.1 5 36 0.04...0.12 BZX55C51 51 2.5 48...54 125 700 0.5 0.1 10 39 0.04...0.12 BZX55C56 56 2.5 52...60 135 700 0.5 0.1 10 43 0.04...0.12 BZX55C62 62 2.5 58...66 150 1000 0.5 0.1 10 47 0.04...0.12 BZX55C68 68 2.5 64...72 200 1000 0.5 0.1 10 51 0.04...0.12 BZX55C75 75 2.5 70...79 250 1000 0.5 0.1 10 56 0.04...0.12 BZX55C82 82 2.5 77...87 300 1500 0.25 0.1 10 62 0.05...0.12 BZX55C91 91 1 85...96 450 2000 0.1 0.1 10 68 0.05...0.12 BZX55C100 100 1 94...106 450 5000 0.1 0.1 10 75 0.05...0.12 BZX55C110 110 1 104...116 600 5000 0.1 0.1 10 82 0.05...0.12 BZX55C120 120 1 114...127 800 5500 0.1 0.1 10 91 0.05...0.12 BZX55C130 130 1 124...141 950 6000 0.1 0.1 10 100 0.05...0.12 BZX55C150 150 1 138...156 1250 6500 0.1 0.1 10 110 0.05...0.12 BZX55C160 160 1 153...171 1400 7000 0.1 0.1 10 120 0.05...0.12 BZX55C180 180 1 168...191 1700 8500 0.1 0.1 10 130 0.05...0.12 BZX55C200 200 1 188...212 2000 10000 0.1 0.1 10 150 0.05...0.12 1) Tested with pulses tp = 20 ms. 2) The BZX55C0V8 is a silicon diode with operation in forward direction. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". Connect the cathode lead to the negative pole. Web Site: WWW.PS-PFS.COM |
Numéro de pièce similaire - BZX55C7V5 |
|
Description similaire - BZX55C7V5 |