Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
74LVCE1G07SE-7 Fiches technique(PDF) 6 Page - Diodes Incorporated |
|
74LVCE1G07SE-7 Fiches technique(HTML) 6 Page - Diodes Incorporated |
6 / 10 page 74LVCE1G07 SINGLE BUFFER/DRIVER WITH OPEN DRAIN OUTPUT 74LVCE1G07 Document number: DS32275 Rev. 1 - 2 6 of 10 www.diodes.com July 2010 © Diodes Incorporated Switching Characteristics Over recommended free-air temperature range, CL = 15pF (see Figure 1) Parameter From (Input) TO (OUTPUT) Vcc = 1.5 V ± 0.1V Vcc = 1.8 V ± 0.15V Vcc = 2.5 V ± 0.2V Vcc = 3.3 V ± 0.3V Vcc = 5 V ± 0.5V Unit Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max tpd A Y 1.5 9.9 1 5.8 0.8 4.4 0.8 3.4 0.8 3.1 ns Operating Characteristics TA = 25 ºC Parameter Test Conditions Vcc = 1.5 V Vcc = 1.8 V Vcc = 2.5 V Vcc = 3.3 V Vcc = 5 V Unit TYP TYP TYP TYP TYP Cpd Power dissipation capacitance f = 10 MHz 3 3 3 4 6 pF |
Numéro de pièce similaire - 74LVCE1G07SE-7 |
|
Description similaire - 74LVCE1G07SE-7 |