Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF9321PBF Fiches technique(PDF) 1 Page - International Rectifier

No de pièce IRF9321PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9321PBF Fiches technique(HTML) 1 Page - International Rectifier

  IRF9321PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9321PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
www.irf.com
1
05/11/2010
IRF9321PbF
HEXFET® Power MOSFET
Notes
 through † are on page 2
PD - 95960
Applications
Charge and Discharge Switch for Notebook PC Battery Application
SO-8






*
6
6
6
'
'
'
'
Features and Benefits
Note
Form
Quantity
IRF9321PbF
SO8
Tube/Bulk
95
IRF9321TRPbF
SO8
Tape and Reel
4000
Orderable part number
Package Type
Standard Pack
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Units
VDS
Drain-to-Source Voltage
VGS
Gate-to-Source Voltage
ID @ TA = 25°C
Continuous Drain Current, VGS @ -10V
ID @ TA = 70°C
Continuous Drain Current, VGS @ -10V
IDM
Pulsed Drain Current
c
PD @TA = 25°C
Power Dissipation
f
PD @TA = 70°C
Power Dissipation
f
Linear Derating Factor
W/°C
TJ
Operating Junction and
TSTG
Storage Temperature Range
V
A
W
°C
Max.
-15
-12
-120
±20
-30
-55 to + 150
2.5
0.02
1.6
Features
Resulting Benefits
Industry-Standard SO-8 Package
Multi-Vendor Compatibility
RoHS Compliant Containing no Lead, no Bromide and no Halogen
Environmentally Friendlier
results in
VDS
-30
V
RDS(on) max
(@VGS = -10V)
7.2
m
RDS(on) max
(@VGS = -4.5V)
11.2
m
Qg (typical)
34
nC
ID
(@TA = 25°C)
-15
A


Numéro de pièce similaire - IRF9321PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF Datasheet
275Kb / 8P
   Charge and Discharge Switch for Notebook PC Battery Application
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF Datasheet
275Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
IRF9321PBF IRF-IRF9321PBF_15 Datasheet
275Kb / 8P
   Industry-Standard SO-8 Package
More results

Description similaire - IRF9321PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com