Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TL7709AID Fiches technique(PDF) 7 Page - Texas Instruments |
|
TL7709AID Fiches technique(HTML) 7 Page - Texas Instruments |
7 / 22 page TL7702A, TL7705A, TL7709A, TL7712A, TL7715A SUPPLY-VOLTAGE SUPERVISORS SLVS028I − APRIL 1983 − REVISED JULY 2009 7 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 APPLICATION INFORMATION 22 k Ω 0.1 µF SENSE RESIN GND RESET RESET VCC CT System Reset 10 k Ω CT 10 k Ω 0.1 µF SENSE RESIN GND RESET RESET VCC CT 0.1 µF SENSE RESIN GND REF RESET VCC CT CT CT 5 V 12 V −12 V GND TL7712A TL7705A TL7712A RESET 10 k Ω 10 k Ω REF 10 k Ω REF 8 7 2 3 4 1 6 5 8 7 2 3 4 1 6 5 8 7 2 3 4 1 6 5 C T (F) + t d(s) 1.3 104 Figure 6. Multiple Power-Supply System Reset Generation 5 V 10 k Ω 0.1 µF SENSE RESIN GND REF RESET VCC CT CT RESET VCC GND VSS TMS7000 TL7705A 10 k Ω RESET 8 7 2 3 4 1 6 5 C T (F) + t d(s) 1.3 104 Figure 7. Reset Controller for TMS7000 System |
Numéro de pièce similaire - TL7709AID |
|
Description similaire - TL7709AID |