Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0459841221 Fiches technique(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 0459841221
Description  1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower??Receptacle Header,Right Angle, 10 Power Contacts, 16 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 3.18mm (.125") Thick PC Board
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX6 - Molex Electronics Ltd.

0459841221 Fiches technique(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  0459841221 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0459841221 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 0459841221 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 0459841221 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. 0459841221 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. 0459841221 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. 0459841221 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image


Numéro de pièce similaire - 0459841221

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0459841222 MOLEX6-0459841222 Datasheet
463Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower??Receptacle Header,Right Angle, 10 Power Contacts, 16 Signal Contacts, Select Gold (Au) Plating, for 2.36mm (.093") Thick PC Board
0459841223 MOLEX6-0459841223 Datasheet
463Kb / 7P
   1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower Receptacle Header, Right Angle, 10 Power Contacts
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com