Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


KA8515 Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Samsung semiconductor

Numéro de pièce KA8515
Description  FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo 

   
 3 page
background image
)0ý,)ý5(&(,9(5ý)25ý)/(;ý3$*(5
.$åèìè
ê
3,1ý'(6&5,37,21
3LQý1R
6\PERO
'HVFULSWLRQ
ì
26&,
2VFLOODWRUýLQSXWýõ%DVHôïý7KHýRVFLOODWRUýLVýDQýLQWHUQDOO\ðELDVHGýFROSLWWVýW\SHï
ë
26&2
2VFLOODWRUýRXWSXWýõ(PLWWHUôï
ê
02
0L[HUýRXWSXWïý2XWSXWýLPSHGDQFHý|ýìïèN:ïý
&RQQHFWýDýéèèN+]ýILOWHUýEHWZHHQýWKLVýSLQýDQGýWKHý/,ï
é9&&
3RZHUýVXSSO\ýYROWDJHï
è
/,
,)ýOLPLWHUýDPSOLILHUýLQSXWïýý,QSXWýLPSHGDQFHý|ýìïèN:
ç
/'
%\SDVVýFDSDFLWRUýFRQQHFWýSLQýIRUýWKHý,)ýOLPLWHUýDPSï
æ
)6.5ì
'LIIHUHQWLDOý$PSïý5HIHUHQFHýLQSXWýRQýWKHý)6.ýFRPSDUDWRUï
å
4'
4XDGUDWXUHýGHWHFWLRQñýSKDVHýVKLIWHUýSLQï
ä
ìí
ìì
&DSDFLWRUVýIRUýELWðUDWHýILOWHUï
ìë
),/ý9$5
%LWðUDWHýILOWHUýVHOHFWLRQï
+LJKãý,QWHUQDOýFXWðRIIýIUHTXHQF\ýZLOOýEHýVHWýWRý/RZï
/RZãý,QWHUQDOýFXWðýRIIýIUHTXHQF\ýZLOOýEHýVHWýWRý+LJKï
ìê
566,
566,ýRXWSXWï
7KHýSRZHUýRIýUHFHLYHGý5)ýVLJQDOýFDQýEHýGHWHFWHGýE\ýPRQLWRULQJýWKHýOLPLWHUýDPSOLILHUï
ìé
)6.5ë
'LIIHUHQWLDOý$PSï5HIHUHQFHýLQSXWýRQýWKHý)6.ýFRPSDUDWRUýIRUýéð/HYHOý)6.ý'HWHFWLRQï
ìèñýìç
4&ëñý4&ì
4XLFNýFKDUJHýFRQWUROýëý÷ýìï
+LJKãý4XLFNýFKDUJHðGLVFKDUJHýRQï
/RZýãý4XLFNýFKDUJHðýGLVFKDUJHýRIIï
ìæ
%6&
%DWWHU\ýVDYLQJýFRQWUROï
+LJKãý%DWWHU\ýVDYLQJýRIIñýQRUPDOýPRGHýRSHUDWLRQï
/RZýãý%DWWHU\ýVDYLQJýRQñýEDWWHU\ýVDYHýPRGHýRSHUDWLRQï
ìå
)6.2ë
7KHýRXWSXWýVLJQDOýIURPýWKHý%LWðUDWHýILOWHUýLVýFRPSDUHGýZLWKý)6.ý5HIHUHQFHýVLJQDOñý
DQGýWKLVýILQDOýRXWSXWýVLJQDOýZLOOýEHýRXWSXWýWRýWKHý/6%ýDIWHUýéð/HYHOý)6.ýGHWHFWLRQï
ìä
)6.2ì
7KLVýILQDOýRXWSXWýVLJQDOýZLOOýEHýRXWSXWýWRýWKHý06%ýDIWHUýéð/HYHOý)6.ýGHWHFWLRQï
ëí
$2
$ODUPýRXWSXWï
7KLVýSLQýEHFRPHVýKLJKñýZKHQý9&&ýGURSVýEHORZýìïíè9ï
ëì
5(*&
.$åèìèýKDVýDQýLQWHUQDOý313ýWUDQVLVWRUï
%XWñýLWýDOVRýFDQýVXSSRUWýDQýH[WHUQDOý313ýWUDQVLVWRUýWRýFRQWUROýWKHýSRZHUï
ëë
5(*2
5HJXODWHGýYROWDJHýRXWSXWï
ëê
*1'
*URXQGï
ëé
0,
0L[HUýLQSXWïý,QSXWýLPSHGDQFHý|ýìïèN:




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
KA8516FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
S1T8515AFM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
DS_S1T8515A01FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor
TLV55922-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER FOR FLEX PAGER CHIPSET 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TSOP34830SJ1IR Receiver Modules for Remote Control Systems 1 2 3 4 5 MoreVishay Siliconix
KF284SPECIFICATIONS FOR SAW FILTER BAND PASS FILTERS FOR THE RECEIVING RF CIRCUITS OF PAGER 1 2 3 KEC(Korea Electronics)
KF478SSPECIFICATIONS FOR SAW FILTER BAND PASS FILTERS FOR THE RECEIVING RF CIRCUITS OF PAGER 1 2 3 KEC(Korea Electronics)
PCD5003AEnhanced Pager Decoder for POCSAG 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
LPCCP1Antenna Interconnect for Satellite TV Receiver Mobile Phones PDA Portable Radio 1 ITT Industries
TSOP6230IR Receiver Modules for Remote Control Systems 1 2 3 4 5 MoreVishay Siliconix

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl