Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0357181110 Fiches technique(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 0357181110
Description  4.75mm (.187") Tab Slip-On Terminal, Quick Disconnect, Female, 1.20mm (.047") Tab Thickness, Wire Range 16-20 AWG (1.31-0.52mm짼), Post-Tin Plated
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MOLEX5 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX5 - Molex Electronics Ltd.

0357181110 Fiches technique(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  0357181110 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 0357181110 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


Numéro de pièce similaire - 0357181110

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0357181000 MOLEX5-0357181000 Datasheet
93Kb / 3P
   4.75mm (.187") Tab Slip-On Terminal, Quick Disconnect, Female, Wire Range 16-20 AWG (1.31-0.52mm짼), 0.81mm (.032") Tab Thickness, Unplated
0357181010 MOLEX5-0357181010 Datasheet
93Kb / 3P
   4.75mm (.187") Tab Slip-On Terminal, Quick Disconnect, Female, 0.81mm (.032") Tab Thickness, Wire Range 16-20 AWG (1.31-0.52mm짼), Post-Tin Plated
0357181210 MOLEX5-0357181210 Datasheet
79Kb / 3P
   Quick Disconnect Flag Terminal for 1.31-0.52mm짼 (18-20 AWG) Wire, Accepts 4.75mm (.189") x 0.81mm (.032") Tab, Post-Tin Plated
0357181510 MOLEX5-0357181510 Datasheet
77Kb / 3P
   4.75mm (.187") Tab Slip-On Terminal, Quick Disconnect, Female, 0.50mm (.020") Tab Thickness, Wire Range 10-14 AWG (5.26-2.08mm짼), Post-Tin Plated
0357181710 MOLEX5-0357181710 Datasheet
100Kb / 3P
   4.75mm (.187") Safe Lock Terminal, Quick Disconnect, Female, 0.30mm (.012") Tab Thickness, Wire Range 16-20 AWG (1.31-0.52mm짼), Pre-Tin Plated
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com