Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF353 Fiches technique(PDF) 3 Page - Samsung semiconductor

No de pièce IRF353
Description  N-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

IRF353 Fiches technique(HTML) 3 Page - Samsung semiconductor

  IRF353 Datasheet HTML 1Page - Samsung semiconductor IRF353 Datasheet HTML 2Page - Samsung semiconductor IRF353 Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor IRF353 Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor IRF353 Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image


Numéro de pièce similaire - IRF353

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
IRF353 FAIRCHILD-IRF353 Datasheet
117Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRF353 NJSEMI-IRF353 Datasheet
91Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF353 ISC-IRF353 Datasheet
48Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Description similaire - IRF353

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140 SAMSUNG-IRF140 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF530 SAMSUNG-IRF530 Datasheet
354Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFP250 SAMSUNG-IRFP250 Datasheet
518Kb / 7P
   N-Channel Power Mosfets
SSH5N90 SAMSUNG-SSH5N90 Datasheet
264Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
SSS7N60 SAMSUNG-SSS7N60 Datasheet
280Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFZ45 SAMSUNG-IRFZ45 Datasheet
197Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRL220 ARTSCHIP-IRL220 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
IRF340 ARTSCHIP-IRF340 Datasheet
345Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF420 ARTSCHIP-IRF420 Datasheet
381Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF610 ARTSCHIP-IRF610 Datasheet
344Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com