Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STZ68N Fiches technique(PDF) 1 Page - Rohm

No de pièce STZ68N
Description  Zener diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

STZ68N Fiches technique(HTML) 1 Page - Rohm

  STZ68N Datasheet HTML 1Page - Rohm STZ68N Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
Diodes
Zener diode
STZ6.8N
FApplications
Constant voltage control
Noise suppression on signal line
FFeatures
1) Small surface mounting type. (SMD3)
2) High reliability.
3) Multiple diodes with common anode configuration.
FConstruction
Silicon epitaxial planar
FAbsolute maximum ratings (Ta = 25°C)
FElectrical characteristics (Ta = 25°C)
FExternal dimensions (Units: mm)


Numéro de pièce similaire - STZ68N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
STZ6.2N ROHM-STZ6.2N Datasheet
30Kb / 2P
   Zener diode
STZ6.2N ROHM-STZ6.2N Datasheet
977Kb / 3P
   Zener diode
STZ6.2NFH ROHM-STZ6.2NFH Datasheet
778Kb / 6P
   Zener diode
STZ6.2N ROHM-STZ6.2N_11 Datasheet
977Kb / 3P
   Zener diode
STZ6.8N ROHM-STZ6.8N Datasheet
56Kb / 2P
   Zener diode
More results

Description similaire - STZ68N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com