Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BA4028B Fiches technique(PDF) 5 Page - Rohm

No de pièce BA4028B
Description  BCD-to-decimal decoder
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA4028B Fiches technique(HTML) 5 Page - Rohm

  BA4028B Datasheet HTML 1Page - Rohm BA4028B Datasheet HTML 2Page - Rohm BA4028B Datasheet HTML 3Page - Rohm BA4028B Datasheet HTML 4Page - Rohm BA4028B Datasheet HTML 5Page - Rohm BA4028B Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
5
Standard ICs
BA4028B
Measurement circuits
VDD
VDD
VSS
VSS
VIN
TABLE
3
Q0
A
10
16
B
13
C
12
D
11
14
Q1
2
Q2
15
Q3
1
Q4
6
Q5
7
Q6
4
Q7
9
Q8
5
Q9
Fig. 1 DC characteristics measurement circuit
TEST
NO.
INPUT
OUTPUT
A
B
C
D
Pos.
Neg.
1VIN
VSS
VSS
VSS
Q1
Q0
Q6
Q4
Q7
Q3
Q9
Q1
Q2
Q0
Q5
Q1
Q8
Q0
Q4
Q0
Q3
Q2
2VSS
VIN
VDD
VSS
3VDD
VDD
VIN
VSS
4VDD
VSS
VSS
VIN
5VSS
VIN
VSS
VSS
6VDD
VSS
VIN
VSS
7VSS
VSS
VSS
VIN
8VSS
VSS
VIN
VSS
9VIN
VDD
VSS
VSS
VIN
OUTPUT
Pos.
OUTPUT
Neg.
VDD
TABLE
3
A
10
16
B
13
C
12
D
11
14
2
15
1
6
7
4
9
5
P.G.
Note: Connect CL = 50pF to each output pin.
8
VDD
VSS
VSS
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Fig. 2 Switching characteristics measurement circuit
90%
50%
10%
20ns
20ns
90%
50%
10%
tPHL
VDD
Input
GND
Neg.
Pos.
Output
tTHL
tPLH
tTLH
Fig. 3 Switching time test waveform
TEST
NO.
INPUT
OUTPUT
A
B
C
D
Pos.
Neg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P.G.
VSS
VSS
VSS
Q1
Q0
Q6
Q4
Q7
Q3
Q9
Q1
Q2
Q0
Q5
Q1
Q8
Q0
Q4
Q0
Q3
Q2
VSS
P.G.
VDD
VSS
VDD
VDD
P.G.
VSS
VDD
VSS
VSS
P.G.
VSS
P.G.
VSS
VSS
VDD
VSS
P.G.
VSS
VSS
VSS
VSS
P.G.
VSS
VSS
P.G.
VSS
P.G.
VDD
VSS
VSS


Numéro de pièce similaire - BA4028B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
BA402 ETC-BA402 Datasheet
45Kb / 2P
   BA/BC Series: 1.5 - 6.0 Watts Single and Dual Outputs
More results

Description similaire - BA4028B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
CD4028BC FAIRCHILD-CD4028BC Datasheet
53Kb / 6P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
Toshiba Semiconductor
TC4028BP TOSHIBA-TC4028BP Datasheet
223Kb / 5P
   BCD - TO -DECIMAL DECODER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS42 HITACHI-HD74LS42 Datasheet
61Kb / 6P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
Fairchild Semiconductor
DM7442A FAIRCHILD-DM7442A Datasheet
41Kb / 4P
   BCD to Decimal Decoder
CD4028BC FAIRCHILD-CD4028BC_02 Datasheet
76Kb / 6P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
National Semiconductor ...
CD4028BM NSC-CD4028BM Datasheet
116Kb / 4P
   BCD-to-Decimal Decoder
MM54C42 NSC-MM54C42 Datasheet
107Kb / 4P
   BCD-to-Decimal Decoder
logo
Micro Electronics
MCC4028 MICRO-ELECTRONICS-MCC4028 Datasheet
136Kb / 4P
   BCD-TO-DECIMAL DECODER
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4028B NEXPERIA-HEF4028B Datasheet
209Kb / 10P
   BCD to decimal decoder
Rev. 10 - 7 December 2021
logo
System Logic Semiconduc...
SL4028B SLS-SL4028B Datasheet
44Kb / 5P
   BCD-to-Decimal Decoder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com