Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BA7644AN Fiches technique(PDF) 2 Page - Rohm

No de pièce BA7644AN
Description  Video signal switcher
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA7644AN Fiches technique(HTML) 2 Page - Rohm

  BA7644AN Datasheet HTML 1Page - Rohm BA7644AN Datasheet HTML 2Page - Rohm BA7644AN Datasheet HTML 3Page - Rohm BA7644AN Datasheet HTML 4Page - Rohm BA7644AN Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2
Multimedia ICs
BA7644AN
Equivalent circuits
100
µA
100
µA
Vcc
IN
D2
Q1
Q2
R2
R1
100
D1
20k
CLAMP INPUT
2mA
Vcc
Q1
D1
OUT
D2
OUTPUT
Output impedance 20
Ω [Typ.]
Output DC voltage 2.2V (VCC = 5V, Typ.)
Reference value
100
50k
20k
34k
Vcc
CTLA / B
R4
R1
D2
R2
R3
Q3
CTLA / CTLB
100
45k
30k
29k
Vcc
CTLC
R4
R1
D2
R2
R3
Q3
CTLC
Input bias current 1
µA (Typ.)
Input bias voltage 3.68V (VCC = 5V, Typ.)


Numéro de pièce similaire - BA7644AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
BA7644AN ETC2-BA7644AN Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results

Description similaire - BA7644AN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BA7607 ROHM-BA7607 Datasheet
89Kb / 7P
   Video signal switcher
BA7649A ROHM-BA7649A Datasheet
65Kb / 5P
   Video signal switcher
BA7001 ROHM-BA7001 Datasheet
64Kb / 3P
   Video signal switcher
BA7606 ROHM-BA7606 Datasheet
82Kb / 6P
   Video signal switcher
BA7612N ROHM-BA7612N Datasheet
57Kb / 5P
   Video signal switcher
BA7602 ROHM-BA7602 Datasheet
75Kb / 6P
   Video signal switcher
BA7603 ROHM-BA7603 Datasheet
77Kb / 6P
   Video signal switcher
BA7611AN ROHM-BA7611AN Datasheet
57Kb / 4P
   Video signal switcher
BA7021 ROHM-BA7021 Datasheet
67Kb / 3P
   Video signal switcher
BA7605N ROHM-BA7605N Datasheet
60Kb / 5P
   Video signal switcher
BA7613N ROHM-BA7613N Datasheet
64Kb / 5P
   Video signal switcher
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com