Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


BA7184S Datasheet(Fiches technique) 6 Page - Rohm

Numéro de pièce BA7184S
Description  4-channel PRE / REC amplifier with auto-tracking interface
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo 

   
 6 page
background image
6
Video ICs
BA7184S
123456789
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
PRE
PRE
ENVE
PRE
PRE
ENVE
RF
DET
PEAK ENVE
LOGIC
COMP
MUTE
REC
AGC
SP
EP
DET
VCC
AGC
VCC 5V
Fig. 2
C [F]
L [H]
Units: R [
Ω]
+
(Recording system)




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
BA7180AS2-channel PRE / REC amplifier with auto-tracking interface 1 2 3 4 5 MoreRohm
BA7181FS2-channel PRE / REC amplifier with auto-tracking interface 1 2 3 4 5 MoreRohm
BA7182AS2-channel PRE / REC amplifier with auto-tracking interface 1 2 3 4 5 MoreRohm
BA7274S4-channel video-signal PRE/REC amplifier 1 2 3 4 5 MoreRohm
ADS52424-Channel 12-Bit 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
M61518FPAUDIO SIGNAL PROCESSOR WITH REC/PLAY BACK AMPLIFIER 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
MAX1291250ksps +3V 8-/4-Channel 12-Bit ADCs with +2.5V Reference and Parallel Interface 1 2 3 4 5 MoreMaxim Integrated Products
ADS52404-Channel 12-Bit 40MSPS ADC with Serial LVDS Interface 1 2 3 4 5 MoreBurr-Brown (TI)
BA7745FSVCR Hi-Fi audio signal REC / PB amplifier with flying-erase oscillator 1 2 3 4 5 MoreRohm
S1D2140B03R/G/B VIDEO AMPLIFIER WITH OSD INTERFACE FOR MONITORS 1 2 3 4 5 MoreSamsung semiconductor

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl