Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SD2097 Fiches technique(PDF) 4 Page - Rohm

No de pièce 2SD2097
Description  Low VCE(sat) Transistor(Strobe flash)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SD2097 Fiches technique(HTML) 4 Page - Rohm

  2SD2097 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SD2097 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SD2097 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SD2097 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
255
Transistors
2SD2098 / 2SD2118 / 2SD2097 / 2SD2166


Numéro de pièce similaire - 2SD2097

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SD2097 ROHM-2SD2097 Datasheet
109Kb / 5P
   Low VCE(sat) transistor (strobe flash)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SD2097 JIANGSU-2SD2097 Datasheet
414Kb / 3P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
2SD2097 KOOCHIN-2SD2097 Datasheet
299Kb / 3P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
Nanjing International G...
2SD2097 DGNJDZ-2SD2097 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD2097-TA DGNJDZ-2SD2097-TA Datasheet
1Mb / 4P
   TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Description similaire - 2SD2097

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SD2098 ROHM-2SD2098_1 Datasheet
109Kb / 5P
   Low VCE(sat) transistor (strobe flash)
2SD2118 ROHM-2SD2118_09 Datasheet
185Kb / 4P
   Low VCE(sat) transistor (strobe flash)
2SA1834 ROHM-2SA1834 Datasheet
77Kb / 4P
   Low Vce(sat) Transistor (Strobe flash) (-20V, -10A)
2SC5001 ROHM-2SC5001 Datasheet
68Kb / 3P
   Low Vce(sat) Transistor (Strobe flash) (20V, 10A)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD2098 KEXIN-2SD2098 Datasheet
37Kb / 1P
   Low VCE(sat) Transistor
logo
Nanjing International G...
2SD2098 DGNJDZ-2SD2098 Datasheet
451Kb / 3P
   Low VCE(sat) Transistor
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1424 KEXIN-2SB1424 Datasheet
52Kb / 1P
   Low VCE(sat) Transistor
T3036 KEXIN-T3036 Datasheet
42Kb / 1P
   Low VCE(sat) Transistor
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SD2098 BILIN-2SD2098 Datasheet
168Kb / 3P
   Low VCE(sat) Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SB1424 UTC-2SB1424 Datasheet
150Kb / 2P
   LOW VCE(SAT) TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com