Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SA1585S Fiches technique(PDF) 3 Page - Rohm

No de pièce 2SA1585S
Description  Low Vce(sat) Transistor (-20V, -3A)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SA1585S Fiches technique(HTML) 3 Page - Rohm

  2SA1585S Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SA1585S Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SA1585S Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
203
Transistors
2SB1424 / 2SA1585S


Numéro de pièce similaire - 2SA1585S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SA1585S ROHM-2SA1585S Datasheet
91Kb / 4P
   Low VCE(sat) Transistor (−20V, −3A)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2SA1585S TEL-2SA1585S Datasheet
64Kb / 1P
   Plastic-Encapsulated Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
2SA1585S MCC-2SA1585S Datasheet
55Kb / 1P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
2SA1585S WINNERJOIN-2SA1585S Datasheet
132Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1585S JIANGSU-2SA1585S Datasheet
836Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Description similaire - 2SA1585S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nanjing International G...
2SB1424 DGNJDZ-2SB1424 Datasheet
493Kb / 4P
   Low VCE(sat) Transistor(-20V,-3A)
logo
ON Semiconductor
MCH6124 ONSEMI-MCH6124 Datasheet
520Kb / 6P
   Bipolar Transistor -20V, -3A, Low VCE(sat), PNP Single MCPH6
September, 2013
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSD2118J HSMC-HSD2118J Datasheet
55Kb / 5P
   LOW VCE(sat) TRANSISTOR (20V, 5A)
logo
Diodes Incorporated
ZXTP56020FDBQ DIODES-ZXTP56020FDBQ Datasheet
407Kb / 7P
   20V DUAL PNP LOW VCE(SAT) TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
USS5350 UTC-USS5350 Datasheet
156Kb / 3P
   50V,3A PNP LOW VCE(SAT) TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
ZXTP26020DMF DIODES-ZXTP26020DMF Datasheet
119Kb / 6P
   20V LOW VCE(SAT ) PNP SURFACE MOUNTED TRANSISTOR
DS32101 Rev. 1 - 2
DSS5320T DIODES-DSS5320T Datasheet
127Kb / 5P
   20V LOW VCE(sat) PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DSS5320T DIODES-DSS5320T_15 Datasheet
127Kb / 5P
   20V LOW VCE(sat) PNP SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Rohm
2SA1834 ROHM-2SA1834 Datasheet
77Kb / 4P
   Low Vce(sat) Transistor (Strobe flash) (-20V, -10A)
2SC5001 ROHM-2SC5001 Datasheet
68Kb / 3P
   Low Vce(sat) Transistor (Strobe flash) (20V, 10A)
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com