Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TA4809BF Fiches technique(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TA4809BF Fiches technique(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 12 page TA48015,018,025,033,05,08,09BF 2009-02-02 7 TA4809BF Electrical Characteristics (CIN = 0.33 μF, COUT = 2.2 μF, Tj = 25°C, unless otherwise specified) Characteristics Symbol Test Conditions Min Typ. Max Unit VIN = 11 V, IOUT = 0.5 A 8.73 9.00 9.27 Output voltage VOUT 10 V ≤ VIN ≤ 14 V, 5 mA ≤ IOUT ≤ 1 A, 0°C ≤ Tj ≤ 125°C 8.64 9.00 9.36 V Line regulation Reg・line 10 V ≤ VIN ≤ 14 V, IOUT = 0.5 A ⎯ 12.5 20.0 mV Load regulation Reg・load VIN = 11 V, 5 mA ≤ IOUT ≤ 1 A ⎯ 9.4 30.0 mV 10 V ≤ VIN ≤ 14 V, IOUT = 0 A ⎯ 0.9 1.7 Quiescent current IB 10 V ≤ VIN ≤ 14 V, IOUT = 1 A ⎯ 10 20 mA VIN = 2.1 V, IOUT = 0 A ⎯ 2.6 4.4 Starting quiescent current IBstart VIN = 8.2 V, IOUT = 1 A ⎯ 20.0 28.5 mA Output noise voltage VNO VIN = 11 V, IOUT = 50 mA, 10 Hz ≤ f ≤ 100 kHz ⎯ 250 ⎯ μVrms Ripple rejection R.R. 10 V ≤ VIN ≤ 14 V, IOUT = 50 mA, f = 120 Hz 44 55 ⎯ dB IOUT = 0.5 A ⎯ 0.32 0.50 Dropout voltage VD IOUT = 1 A ⎯ 0.69 ⎯ V Average temperature coefficient of output voltage TCVO VIN = 11 V, IOUT = 5 mA, 0°C ≤ Tj ≤ 125°C ⎯ 0.8 ⎯ mV/°C |
Numéro de pièce similaire - TA4809BF |
|
Description similaire - TA4809BF |