Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UF4005 Fiches technique(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

No de pièce UF4005
Description  ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Site Internet  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

UF4005 Fiches technique(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  UF4005 Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor UF4005 Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
UF4001 THRU UF4007
1 Rev.4
www.gulfsemi.com


Numéro de pièce similaire - UF4005

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Taiwan Semiconductor Co...
UF4005 TSC-UF4005 Datasheet
599Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated High Efficient Rectifiers
logo
Won-Top Electronics
UF4005 WTE-UF4005 Datasheet
49Kb / 3P
   1.0A ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
UF4005 DGNJDZ-UF4005 Datasheet
139Kb / 2P
   1.0 AMP HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
logo
Digitron Semiconductors
UF4005 DIGITRON-UF4005 Datasheet
102Kb / 2P
   ULTRAFAST PLASTIC RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
UF4005 WTE-UF4005 Datasheet
56Kb / 4P
   1.0A ULTRAFAST DIODE
More results

Description similaire - UF4005

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Gulf Semiconductor
UF1001 GULFSEMI-UF1001 Datasheet
151Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.0A
UF4001E GULFSEMI-UF4001E Datasheet
134Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.0A
UF1001E GULFSEMI-UF1001E Datasheet
146Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.0A
EM7G GULFSEMI-EM7G Datasheet
130Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?1000V CURRENT竊?1.0A
UF3001 GULFSEMI-UF3001 Datasheet
155Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?3.0A
UG1A GULFSEMI-UG1A Datasheet
84Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 200V CURRENT竊?1.0A
RG2GE GULFSEMI-RG2GE Datasheet
87Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?2.0A
UF2001 GULFSEMI-UF2001 Datasheet
188Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?2.0A
HER101G GULFSEMI-HER101G Datasheet
91Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE竊?0 TO 1000V CURRENT竊?1.0A
UF1200 GULFSEMI-UF1200 Datasheet
126Kb / 2P
   ULTRAFAST EFFICIENT PLASTIC SILICON RECTIFIER VOLTAGE竊?200V CURRENT竊?1.0A
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com