Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74CB3Q3253DBQR Fiches technique(PDF) 3 Page - Texas Instruments |
|
|
SN74CB3Q3253DBQR Fiches technique(HTML) 3 Page - Texas Instruments |
3 / 19 page www.ti.com 2B1 1B1 2A 1A S0 S1 1OE 2OE 1B2 1B3 1B4 2B2 2B3 2B4 SW SW SW SW SW SW SW SW 7 9 14 2 1 15 6 5 4 3 10 11 12 13 A EN(1) B (1) EN is the internal enable signal applied to the switch. Charge Pump VCC SN74CB3Q3253 DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH SCDS145A – OCTOBER 2003 – REVISED MARCH 2005 LOGIC DIAGRAM (POSITIVE LOGIC) SIMPLIFIED SCHEMATIC, EACH FET SWITCH (SW) 3 |
Numéro de pièce similaire - SN74CB3Q3253DBQR |
|
Description similaire - SN74CB3Q3253DBQR |