Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SN74AUCH244RGYRG4 Fiches technique(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
SN74AUCH244RGYRG4 Fiches technique(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
2 / 12 page SN74AUCH244 OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3STATE OUTPUTS SCES433 − MARCH 2003 2 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 FUNCTION TABLE (each 4-bit buffer/driver) INPUTS OUTPUT OE A OUTPUT Y L H H L LL H X Z logic diagram (positive logic) 1 218 1Y1 1OE 1A1 416 1Y2 1A2 614 1Y3 1A3 812 1Y4 1A4 19 11 9 2Y1 2OE 2A1 13 7 2Y2 2A2 15 5 2Y3 2A3 17 3 2Y4 2A4 absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)† Supply voltage range, VCC −0.5 V to 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input voltage range, VI (see Note 1) −0.5 V to 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voltage range applied to any output in the high-impedance or power-off state, VO (see Note 1) −0.5 V to 3.6 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Output voltage range, VO (see Note 1) −0.5 V to VCC + 0.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input clamp current, IIK (VI < 0) −50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Output clamp current, IOK (VO < 0) −50 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Continuous output current, IO ±20 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Continuous current through VCC or GND ±100 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJA (see Note 2): 37 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storage temperature range, Tstg −65 °C to 150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. NOTES: 1. The input negative-voltage and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed. 2. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-5. |
Numéro de pièce similaire - SN74AUCH244RGYRG4 |
|
Description similaire - SN74AUCH244RGYRG4 |
|
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |