Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


PT2315 Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Princeton Technology Corp

Numéro de pièce PT2315
Description  2-Channel Audio Processor IC 
Télécharger  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  PTC [Princeton Technology Corp]
Site Internet  http://www.princeton.com.tw
Logo 

   
 2 page
background image
Princeton Technology Corp.
Tel : 886-2-29162151
Fax : 886-2-29174598
URL:http://www.princeton.com.tw
2-Channel Audio Processor IC
PT2315
2
Pin Configuration
REF
VDD
AGND
T R EB_ L
T R EB_ R
RIN
LO U D _ R
NC
LO U D _ L
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
CL K
DATA
DG ND
LO U T
RO UT
BOUT _ R
BIN _ R
BOUT _ L
BIN _ L
LIN
PT2315
Order Information
Valid Part Number
Package Type
PT2315-D
20 Pins, DIP (300 mil)
PT2315
20 Pins, SO (300 mil)




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
PT23144-Channel Input Audio Processor IC  1 2 3 Princeton Technology Corp
LA4636For General Audio Use 11 W 2-Channel BTL AF Power Amplifier 1 2 3 Sanyo Semicon Device
TFA9843J2-channel audio amplifier SE: 1 W to 20 W or BTL: 4 W to 40 W 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
M61511FPAUDIO SIGNAL PROCESSOR 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
SA5752Audio processor - companding VOX and amplifier section 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
TDA7312DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
TDA7401DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH LOUDSPEAKERS EQUALIZER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
TDA7464DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH SRS SURROUND SOUND AND VOICE CANCELLER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
TC9331FAUDIO DIGITAL SIGNAL PROCESSOR 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
BA7797FVCR standard audio signal processor 1 2 3 4 5 MoreRohm

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl