Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


PT2315 Datasheet(Fiches technique) 3 Page - Princeton Technology Corp

Numéro de pièce PT2315
Description  2-Channel Audio Processor IC 
Télécharger  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  PTC [Princeton Technology Corp]
Site Internet  http://www.princeton.com.tw
Logo 

   
 3 page
background image
Princeton Technology Corp.
Tel : 886-2-29162151
Fax : 886-2-29174598
URL:http://www.princeton.com.tw
2-Channel Audio Processor IC
PT2315
3
Application Circuit
18
19
20
9
13
12
4
MCU
D G N D D ATA C L K
L O U D _L
B O U T _L
B IN _ L
T R E B _L
10 0n
10 0n
2.7n
2.7n
22 u
10 0n
10 0n
10 0n
10 0n
C4
C5
C10
C11
C3
C6
C9
C7
C8
5.6K
5.6K
R2
R1
LO U T
R OUT
17
16
10 u
C12
10 u
C13
1
5
7
14
15
3
2
VDD
C 1 2.2u
C 2 2.2u
RIN
LIN
AM /F M
Tu ner
VDD
AG ND
R E F
L OUD_ R
B OUT _R
B IN_R
T R EB _ R
PT2315
+
+
+
11
6




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
PT23144-Channel Input Audio Processor IC  1 2 3 Princeton Technology Corp
LA4636For General Audio Use 11 W 2-Channel BTL AF Power Amplifier 1 2 3 Sanyo Semicon Device
TFA9843J2-channel audio amplifier SE: 1 W to 20 W or BTL: 4 W to 40 W 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
M61511FPAUDIO SIGNAL PROCESSOR 1 2 3 4 5 MoreMitsubishi Electric Semiconductor
SA5752Audio processor - companding VOX and amplifier section 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
TDA7312DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
TDA7401DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH LOUDSPEAKERS EQUALIZER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
TDA7464DIGITALLY CONTROLLED AUDIO PROCESSOR WITH SRS SURROUND SOUND AND VOICE CANCELLER 1 2 3 4 5 MoreSTMicroelectronics
TC9331FAUDIO DIGITAL SIGNAL PROCESSOR 1 2 3 4 5 MoreToshiba Semiconductor
BA7797FVCR standard audio signal processor 1 2 3 4 5 MoreRohm

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl